công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7609-75A bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7609-75A
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel TrenchMOS standard level FET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK7609-75A bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7609-75A_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7609-75A_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7609-75A_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7609-75A_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7609-75A_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7609-75A_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK7609-75A_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BUK7609-75A_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors BUK7609-75A_15 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
BUK7609-75A
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 18 February 2011
10 of 13
NXP Semiconductors
BUK7609-75A
N-channel TrenchMOS standard level FET
8.
Revision history
Table 7.
Revision history
Document ID
Release date
Data sheet status
Change notice
Supersedes
BUK7609-75A v.3
20110218
Product data sheet
-
BUK7509_7609_75A v.2
Modifications:
The format of this data sheet has been redesigned to comply with the new identity
guidelines of NXP Semiconductors.
Legal texts have been adapted to the new company name where appropriate.
Type number BUK7609-75A separated from data sheet BUK7509_7609_75A v.2.
BUK7509_7609_75A v.2
20001106
Product specification
-
BUK7509_7609_75A v.1
BUK7509_7609_75A v.1
20001010
Product specification
-
-


Số phần tương tự - BUK7609-75A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7609-75A NXP-BUK7609-75A Datasheet
343Kb / 15P
   TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-06 November 2000
logo
Inchange Semiconductor ...
BUK7609-75A ISC-BUK7609-75A Datasheet
306Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7609-75A NEXPERIA-BUK7609-75A Datasheet
907Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03 - 18 February 2011
More results

Mô tả tương tự - BUK7609-75A_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7675-55A PHILIPS-BUK7675-55A_15 Datasheet
272Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FETN-channel TrenchMOS standard level FET
25 August 2014
PHP34NQ11T PHILIPS-PHP34NQ11T Datasheet
91Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS??standard level FET
Rev. 01-17 May 2004
BUK7C06-40AITE PHILIPS-BUK7C06-40AITE Datasheet
109Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 04-23 June 2005
PH20100S NXP-PH20100S Datasheet
183Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-2 February 2009
PHB29N08T NXP-PHB29N08T Datasheet
189Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-13 October 2009
PHB47NQ10T NXP-PHB47NQ10T Datasheet
205Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-25 February 2010
PHB119NQ06T NXP-PHB119NQ06T Datasheet
191Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-15 April 2010
PHD20N06T NXP-PHD20N06T Datasheet
379Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-1 December 2009
PMZ350XN NXP-PMZ350XN Datasheet
91Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 01-21 February 2008
PHP23NQ11T NXP-PHP23NQ11T Datasheet
220Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-25 February 2010
PHP3055E NXP-PHP3055E Datasheet
248Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 07-26 February 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com