công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL28117FRTBZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL28117FRTBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  40V Precision Low Power Operational Amplifiers
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL28117FRTBZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL28117FRTBZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL28117FRTBZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL28117FRTBZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL28117FRTBZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL28117FRTBZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL28117FRTBZ Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL28117FRTBZ Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation ISL28117FRTBZ Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation ISL28117FRTBZ Datasheet HTML 15Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 34 page
background image
ISL28117, ISL28217, ISL28417
11
November 30, 2012
FN6632.10
FIGURE 5. VOS DISTRIBUTION FOR GRADE C
FIGURE 6. VOS DISTRIBUTION FOR GRADE C
FIGURE 7. VOS RANGE vs TEMPERATURE
FIGURE 8. TCVOS vs NUMBER OF AMPLIFIERS
FIGURE 9. VOS RANGE vs TEMPERATURE
FIGURE 10. TCVOS vs NUMBER OF AMPLIFIERS
Typical Performance Curves V
S = ±15V, VCM = 0V, RL = Open, unless otherwise specified. (Continued)
VS = ± 15V
0
50
100
150
200
250
300
-100
-60
-20
20
60
100
VOS (µV)
ISL28217FBZ
VS = ± 5V
0
50
100
150
200
250
300
-100
-60
-20
20
60
100
VOS (µV)
ISL28217FBZ
TEMPERATURE (°C)
VS = ± 15V
-100
-50
0
50
100
-50
0
50
100
150
VS = ± 15V
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
-0.45
-0.30
-0.15
0
0.15
0.30
0.45
VOSTC (µV/°C)
TEMPERATURE (°C)
VS = ± 5V
-100
-50
0
50
100
-50
0
50
100
150
VS = ±5V
0
2
4
6
8
10
12
14
16
-0.45
-0.30
-0.15
0
0.15
0.30
0.45
VOSTC (µV/°C)


Số phần tương tự - ISL28117FRTBZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL28117FRTBZ INTERSIL-ISL28117FRTBZ Datasheet
1Mb / 32P
   40V Precision Low Power Operational Amplifiers
ISL28117FRTBZ INTERSIL-ISL28117FRTBZ Datasheet
1Mb / 33P
   40V Precision Low Power Operational Amplifiers
ISL28117FRTBZ INTERSIL-ISL28117FRTBZ Datasheet
1Mb / 34P
   40V Precision Low Power Operational Amplifiers
November 30, 2012
logo
Renesas Technology Corp
ISL28117FRTBZ RENESAS-ISL28117FRTBZ Datasheet
2Mb / 39P
   40V Precision Low Power Operational Amplifiers
More results

Mô tả tương tự - ISL28117FRTBZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL28117_1110 INTERSIL-ISL28117_1110 Datasheet
1Mb / 33P
   40V Precision Low Power Operational Amplifiers
logo
Renesas Technology Corp
ISL28117 RENESAS-ISL28117 Datasheet
2Mb / 39P
   40V Precision Low Power Operational Amplifiers
logo
Intersil Corporation
ISL28117 INTERSIL-ISL28117 Datasheet
844Kb / 18P
   40V Precision Low Power Operational Amplifiers
ISL28117 INTERSIL-ISL28117_11 Datasheet
1Mb / 32P
   40V Precision Low Power Operational Amplifiers
ISL28117 INTERSIL-ISL28117_10 Datasheet
1Mb / 25P
   40V Precision Low Power Operational Amplifiers
ISL28117FBBZ INTERSIL-ISL28117FBBZ Datasheet
1Mb / 34P
   40V Precision Low Power Operational Amplifiers
November 30, 2012
ISL70417SEH INTERSIL-ISL70417SEH Datasheet
1Mb / 22P
   Rad Hard 40V Quad Precision Low Power Operational Amplifiers
logo
Renesas Technology Corp
ISL70417SEH RENESAS-ISL70417SEH Datasheet
1Mb / 22P
   Radiation Hardened 40V Quad Precision Low Power Operational Amplifiers
Oct 24, 2019
logo
Intersil Corporation
ISL28108_1107 INTERSIL-ISL28108_1107 Datasheet
1Mb / 26P
   40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers
ISL28108_1111 INTERSIL-ISL28108_1111 Datasheet
1Mb / 32P
   40V Precision Single Supply Rail-Rail Output Low Power Operational Amplifiers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com