công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL1539AIRZ bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL1539AIRZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Port VDSL2 Line Driver
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL1539AIRZ bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Intersil Corporation

Back Button ISL1539AIRZ Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL1539AIRZ Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL1539AIRZ Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation ISL1539AIRZ Datasheet HTML 10Page - Intersil Corporation ISL1539AIRZ Datasheet HTML 11Page - Intersil Corporation ISL1539AIRZ Datasheet HTML 12Page - Intersil Corporation ISL1539AIRZ Datasheet HTML 13Page - Intersil Corporation ISL1539AIRZ Datasheet HTML 14Page - Intersil Corporation ISL1539AIRZ Datasheet HTML 15Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 23 page
background image
11
FN6916.0
September 23, 2009
Typical Performance Curves
VCC = ±12V, RF = 3.2kΩ, GD = 10V/V (differential), RLOAD = 100Ω, TA ≈ +25°C, C0 = 3.3V, C1 = IADJ = 0V
(medium power), unless otherwise noted.
FIGURE 24. SMALL SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
vs RF
FIGURE 25. SMALL SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
vs CLOAD
FIGURE 26. SMALL SIGNAL FREQUENCY RESPONSE
vs CLOAD WITH Rs
FIGURE 27. DISTORTION vs FREQUENCY
FIGURE 28. INPUT VOLTAGE AND CURRENT NOISE DENSITY
4.6kΩ
3.2kΩ
2.2kΩ
2.6kΩ
3.8kΩ
0pF
4.7pF
22pF
15pF
Rs = 26.7Ω
CL = 22pF
Rs = 84.5Ω
CL = 4.7pF
Rs = 50Ω
CL = 10pF
Rs = 38.4Ω
CL = 15pF
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-40
FREQUENCY (Hz)
100k
1M
10M
100M
3rd HD
2nd HD
5VP-P-DIFF
THD
1
10
100
100
1k
10k
100k
1M
10M
FREQUENCY (Hz)
INVERTING CURRENT NOISE
VOLTAGE NOISE
NON-INVERTING CURRENT NOISE
ISL1539A


Số phần tương tự - ISL1539AIRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL1539A INTERSIL-ISL1539A Datasheet
91Kb / 2P
   Dual Port VDSL2 Line Driver
ISL1539A INTERSIL-ISL1539A Datasheet
938Kb / 18P
   Fixed Gain, Dual Port, VDSL2 Line Driver
ISL1539A INTERSIL-ISL1539A Datasheet
709Kb / 13P
   Single Port, VDSL2 Differential Line Driver
logo
Renesas Technology Corp
ISL1539A RENESAS-ISL1539A Datasheet
2Mb / 23P
   Dual Port VDSL2 Line Driver
September 23, 2009
ISL1539A RENESAS-ISL1539A Datasheet
1Mb / 18P
   Fixed Gain, Dual Port, VDSL2 Line Driver
October 31, 2012
More results

Mô tả tương tự - ISL1539AIRZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL1539A INTERSIL-ISL1539A Datasheet
91Kb / 2P
   Dual Port VDSL2 Line Driver
logo
Renesas Technology Corp
ISL1539A RENESAS-ISL1539A Datasheet
2Mb / 23P
   Dual Port VDSL2 Line Driver
September 23, 2009
logo
Intersil Corporation
ISL1591 INTERSIL-ISL1591 Datasheet
938Kb / 18P
   Fixed Gain, Dual Port, VDSL2 Line Driver
logo
Texas Instruments
THS6214 TI-THS6214 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   Dual-Port, Differential, VDSL2 Line Driver Amplifiers
THS6204 TI-THS6204 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Dual-Port, Differential VDSL2 Line Driver Amplifiers
logo
Renesas Technology Corp
ISL1591 RENESAS-ISL1591 Datasheet
1Mb / 18P
   Fixed Gain, Dual Port, VDSL2 Line Driver
October 31, 2012
logo
Texas Instruments
THS6204 TI1-THS6204 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   Dual-Port, Differential VDSL2 Line Driver Amplifiers
logo
Intersil Corporation
ISL1591IRTZ INTERSIL-ISL1591IRTZ Datasheet
938Kb / 18P
   Fixed Gain, Dual Port, VDSL2 Line Driver
October 31, 2012
logo
Texas Instruments
THS6226 TI-THS6226_15 Datasheet
966Kb / 21P
[Old version datasheet]   Gated-Class H, Dual-Port VDSL2 Line Driver
THS6226 TI1-THS6226 Datasheet
693Kb / 20P
[Old version datasheet]   Gated-Class H, Dual-Port VDSL2 Line Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com