công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ISL1533AIRZ-T13 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Intersil Corporation

tên linh kiện ISL1533AIRZ-T13
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Channel Differential DSL Line Driver
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  INTERSIL [Intersil Corporation]
Trang chủ  http://www.intersil.com/cda/home
Logo INTERSIL - Intersil Corporation

ISL1533AIRZ-T13 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Intersil Corporation

  ISL1533AIRZ-T13 Datasheet HTML 1Page - Intersil Corporation ISL1533AIRZ-T13 Datasheet HTML 2Page - Intersil Corporation ISL1533AIRZ-T13 Datasheet HTML 3Page - Intersil Corporation ISL1533AIRZ-T13 Datasheet HTML 4Page - Intersil Corporation ISL1533AIRZ-T13 Datasheet HTML 5Page - Intersil Corporation ISL1533AIRZ-T13 Datasheet HTML 6Page - Intersil Corporation ISL1533AIRZ-T13 Datasheet HTML 7Page - Intersil Corporation ISL1533AIRZ-T13 Datasheet HTML 8Page - Intersil Corporation ISL1533AIRZ-T13 Datasheet HTML 9Page - Intersil Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
5
FN8648.0
May 9, 2014
Submit Document Feedback
IIL
Input Low Current for C0 or C1
C0 = 0V, C1 = 0V
-15
-3.5
µA
OUTPUT CHARACTERISTICS
VOUT
Loaded Output Swing
(RL Single-ended to GND)
RL = 100
±11.1
V
RL = 50 (+)
+10.8
V
RL = 50 (-)
-10.8
V
RL = 25 (+)
+9.4
+10.3
V
RL = 25 (-)
-10.5
-9.3
V
IOL
Linear Output Current
AV = 5, RL = 10, f = 100kHz, THD = -60dBc
(10
 single-ended)
450
mA
IOUT
Output Current
VOUT = 1V, RL = 1
1A
DYNAMIC PERFORMANCE
BW
-3dB Bandwidth
AV = 5, RL-DIFF = 100
60
MHz
HD2
2nd Harmonic Distortion
fC = 200kHz, RL-DIFF = 100VOUT = 10.5VP-P-DIFF
-86
dBc
fC = 2MHz, RL-DIFF = 100VOUT = 2VP-P-DIFF
-65
dBc
fC = 2MHz, RL-DIFF = 100VOUT = 10.5VP-P-DIFF
-60
dBc
HD3
3rd Harmonic Distortion
fC = 200kHz, RL-DIFF = 100VOUT = 10.5VP-P-DIFF
-92
dBc
fC = 2MHz, RL-DIFF = 100VOUT = 2VP-P-DIFF
-50
dBc
fC = 2MHz, RL-DIFF = 100VOUT = 10.5VP-P-DIFF
-58
dBc
SR
Slewrate (Single-ended)
VOUT from -8V to +8V measured at ±4V
400
V/µs
NOTE:
9. Parameters with MIN and/or MAX limits are 100% tested at +25°C, unless otherwise specified. Temperature limits established by characterization
and are not production tested.
Electrical Specifications VS = ±12V, RF = 3k, RL= 50, IADJ = C0 = C1 = 0V, TA = +25°C. Amplifiers tested separately. (Continued)
PARAMETER
DESCRIPTION
CONDITIONS
MIN
(Note 9)
TYP
MAX
Note 9
UNIT
ISL1533A


Số phần tương tự - ISL1533AIRZ-T13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
ISL1533AIRZ-T13 RENESAS-ISL1533AIRZ-T13 Datasheet
1Mb / 16P
   Dual Channel Differential DSL Line Driver
Jan 31, 2019
More results

Mô tả tương tự - ISL1533AIRZ-T13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Intersil Corporation
ISL1532IRZ INTERSIL-ISL1532IRZ Datasheet
1,008Kb / 19P
   Dual Channel Differential DSL Line Driver
ISL1532 INTERSIL-ISL1532 Datasheet
58Kb / 2P
   Dual Channel Differential DSL Line Driver
ISL1533 INTERSIL-ISL1533 Datasheet
43Kb / 2P
   Dual Channel Differential DSL Line Driver
logo
Renesas Technology Corp
ISL1533A RENESAS-ISL1533A Datasheet
1Mb / 16P
   Dual Channel Differential DSL Line Driver
Jan 31, 2019
ISL1532 RENESAS-ISL1532 Datasheet
1Mb / 21P
   Dual Channel Differential DSL Line Driver
May 1, 2015
logo
Intersil Corporation
EL1528 INTERSIL-EL1528 Datasheet
130Kb / 2P
   Dual Channel Differential DSL Line Driver
ISL1533 INTERSIL-ISL1533 Datasheet
106Kb / 2P
   Dual Channel Differential DSL Line Driver
October 12, 2015
ISL1540 INTERSIL-ISL1540 Datasheet
60Kb / 2P
   -52V Dual Channel Differential DSL Line Driver
ISL1541 INTERSIL-ISL1541_06 Datasheet
59Kb / 2P
   -52V Dual Channel Differential DSL Line Driver
ISL1534IRZ INTERSIL-ISL1534IRZ Datasheet
94Kb / 1P
   Dual Channel Fixed Gain Differential DSL Line Driver
October 12, 2015
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com