công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC07-11SYKWA bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Kingbright Corporation

tên linh kiện TC07-11SYKWA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low current operation
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KINGBRIGHT [Kingbright Corporation]
Trang chủ  http://www.us.kingbright.com
Logo KINGBRIGHT - Kingbright Corporation

TC07-11SYKWA bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Kingbright Corporation

  TC07-11SYKWA Datasheet HTML 1Page - Kingbright Corporation TC07-11SYKWA Datasheet HTML 2Page - Kingbright Corporation TC07-11SYKWA Datasheet HTML 3Page - Kingbright Corporation TC07-11SYKWA Datasheet HTML 4Page - Kingbright Corporation TC07-11SYKWA Datasheet HTML 5Page - Kingbright Corporation TC07-11SYKWA Datasheet HTML 6Page - Kingbright Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
SPEC NO: DSAM8474
REV NO: V.2A
DATE: MAR/20/2015
PAGE: 2 OF 6
APPROVED: WYNEC
CHECKED: Joe Lee
DRAWN: P.Cheng
ERP: 1332000951
Selection Guide
Part No.
Dice
Lens Type
Iv (ucd) [1]
@ 10mA
Description
Min.
Typ.
TC07-11SYKWA
Super Bright Yellow (AlGaInP)
White Diffused
52000
140000
*21000 *47000
Column Cathode
Note:
1. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.
* Luminous intensity value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.
Absolute Maximum Ratings at TA=25°C
Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C
Notes:
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
2. 2mm below package base.
Symbol
Parameter
Device
Typ.
Max.
Units
Test Conditions
λpeak
Peak Wavelength
Super Bright Yellow
590
nm
IF=20mA
λD [1]
Dominant Wavelength
Super Bright Yellow
590
nm
IF=20mA
Δλ1/2
Spectral Line Half-width
Super Bright Yellow
20
nm
IF=20mA
C
Capacitance
Super Bright Yellow
20
pF
VF=0V;f=1MHz
VF [2]
Forward Voltage
Super Bright Yellow
2.0
2.5
V
IF=20mA
IR
Reverse Current
Super Bright Yellow
10
uA
VR=5V
Parameter
Super Bright Yellow
Units
Power dissipation
75
mW
DC Forward Current
30
mA
Peak Forward Current [1]
175
mA
Reverse Voltage
5
V
Operating / Storage Temperature
-40°C To +85°C
Lead Solder Temperature[2]
260°C For 3-5 Seconds
Notes:
1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.
3. Wavelength value is traceable to the CIE127-2007 compliant national standards.
4. Excess driving current and/or operating temperature higher than recommended conditions may result in severe light degradation or
premature failure.


Số phần tương tự - TC07-11SYKWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
TC07-11SRWA ETC-TC07-11SRWA Datasheet
153Kb / 5P
   18MM (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAYS
logo
Kingbright Corporation
TC07-11SRWA KINGBRIGHT-TC07-11SRWA Datasheet
133Kb / 5P
   18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAYS
TC07-11SRWA KINGBRIGHT-TC07-11SRWA Datasheet
230Kb / 4P
   18mm (0.7 INCH) SINGLE COLOR DOT MATRIX DISPLAY
TC07-11SURKWA KINGBRIGHT-TC07-11SURKWA Datasheet
355Kb / 6P
   Low current operation
More results

Mô tả tương tự - TC07-11SYKWA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SunLED Corporation
XZMEDGCBD56W SUNLED-XZMEDGCBD56W Datasheet
304Kb / 4P
   Low current operation
logo
Kingbright Corporation
SC39-11SYKWA KINGBRIGHT-SC39-11SYKWA Datasheet
351Kb / 6P
   Low current operation
TA07-11SYKWA KINGBRIGHT-TA07-11SYKWA Datasheet
350Kb / 6P
   Low current operation
TC07-11SURKWA KINGBRIGHT-TC07-11SURKWA Datasheet
355Kb / 6P
   Low current operation
SC05-11XWA KINGBRIGHT-SC05-11XWA Datasheet
1Mb / 5P
   Low current operation
SA36-11SURKWA KINGBRIGHT-SA36-11SURKWA Datasheet
374Kb / 6P
   Low current operation
SC36-11CGKWA KINGBRIGHT-SC36-11CGKWA Datasheet
372Kb / 6P
   Low current operation
SC39-11CGKWA KINGBRIGHT-SC39-11CGKWA Datasheet
352Kb / 6P
   Low current operation
SA36-11CGKWA KINGBRIGHT-SA36-11CGKWA Datasheet
372Kb / 6P
   Low current operation
SA39-11CGKWA KINGBRIGHT-SA39-11CGKWA Datasheet
350Kb / 6P
   Low current operation
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com