công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM137_15 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM137_15
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM137/LM337-N 3-Terminal Adjustable Negative Regulators
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM137_15 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM137_15_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM137_15_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM137_15_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM137_15_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM137_15_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM137_15_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM137_15_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM137_15_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM137_15_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
LM137, LM337-N
www.ti.com
SNVS778D – MAY 1999 – REVISED APRIL 2013
Typical Applications
Figure 11. Adjustable Lab Voltage Regulator
Full output current not available
at high input-output voltages
*The 10
μF capacitors are optional to improve ripple rejection
Figure 12. Current Regulator
Figure 13. Negative Regulator with Protection Diodes
*When CL is larger than 20 μF, D1 protects the LM137 in case the input supply is shorted
**When C2 is larger than 10
μF and −VOUT is larger than −25V, D2 protects the LM137 in case the output is shorted
Copyright © 1999–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM137 LM337-N


Số phần tương tự - LM137_15_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Linear Technology
LM137 LINER-LM137_15 Datasheet
158Kb / 12P
   Negative Adjustable Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM137_15_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM137QML TI1-LM137QML Datasheet
312Kb / 17P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM137QML TI1-LM137QML_17 Datasheet
842Kb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM337-N-MIL TI1-LM337-N-MIL Datasheet
1Mb / 20P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM337IMP-NOPB TI1-LM337IMP-NOPB Datasheet
2Mb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
logo
National Semiconductor ...
LM137 NSC-LM137 Datasheet
836Kb / 12P
   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
logo
Texas Instruments
LM137QML TI1-LM137QML_16 Datasheet
833Kb / 22P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM137 TI1-LM137_16 Datasheet
2Mb / 28P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM137JAN TI1-LM137JAN_13 Datasheet
791Kb / 18P
[Old version datasheet]   3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM137JAN TI1-LM137JAN Datasheet
349Kb / 18P
[Old version datasheet]   LM137JAN 3-Terminal Adjustable Negative Regulators
LM137QML TI-LM137QML_15 Datasheet
791Kb / 22P
[Old version datasheet]   LM137QML 3-Terminal Adjustable Negative Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com