công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST711038 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - E-SWITCH

tên linh kiện ST711038
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  E-SWITCH [E-SWITCH]
Trang chủ  http://www.e-switch.com
Logo E-SWITCH - E-SWITCH

ST711038 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - E-SWITCH

  ST711038 Datasheet HTML 1Page - E-SWITCH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
TITLE
SCALE
DATE
DR
DWG
REV
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPRIETARY
TO E-SWITCH AND IS NOT TO BE COPIED OR TRANSFERRED
SHEET
OF
REV
PCR NO
DESCRIPTION
DATE
BY
700SP7B11M1REH
2:1
9/8/2006
ST711038
B
BO
1
1
Without Locking
Ring
With Standard
Locking Ring
PANEL MOUNTING
1
2
3
3
POS. 1
POS. 2
SWITCH FUNCTION
(ON)
ON
1-3
1-2
(ON)=MOMENTARY
A
16415
RELEASED FOR PRODUCTION
9/8/06
BO
NOTE:
1. ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
2. GENERAL TOLERANCE: X.X=±0.4
X.XX=±0.25
3. TERMINAL NUMBERS FOR REF ONLY
4. CONTACT MATERIAL: GOLD
5. RATING: 0.4VA MAX. @ 20 VAC OR VDC MAX.
6. ELECTRIC LIFE: 50,000 MAKE-AND-BREAK CYCLES
AT FULL LOAD
7. INSULATION RESISTANCE: 1,000 MEGA-OHM MIN.
8. ACUATION FORCE: 300 ± 100gf
9. TRAVEL: 1.0 ± 0.2mm
10. CONTACT RESISTANCE: 20 mOHM MAX.
TYPICAL @ 2-4 VDC
11. DIELECTRIC STRENGTH: 1,000 V RMS @ SEA LEVEL.
12. OPERATING TEMP.: -30°C to 85°C
13.
DENOTES CRITICAL PARAMETER.
14. 2002/95/EC (ROHS) COMPLIANT.
1
3
2
CURCUIT: SPDT
. HARDWARE TO BE SHIPPED BULK:
T1000
15
T1000
T1000
11
02
00
- LOCK WASHER (1)
- LOCK RING (1)
- HEX NUT (2)
12.70
[.500 in]
6.86
[.270 in]
5.72
[.225 in]FLAT
n3.10
[.122 in]
5.54
[.218 in]
6.35
[.250 in]
1.02
[.040 in]
11.45
[.451 in]
.76
[.030 in]
4.70
[.185 in]
5.00
[.197 in]
2.03
[.080 in]
.86
[.034 in]
1.93
[.076 in]
B
20029
DRAWING CLEAN-UP / UPDATE
6/24/11
BGL
E-SWITCH LOGO ON
OPPOSITE SIDE
1/4-40 UNS - 2A
EPOXY SEAL
n6.35
[.250 in]
.85
[.033 in]
n6.35
[.250 in]
n2.38
[.094 in]
6.10
[.240 in]
.55
[.022 in]


Số phần tương tự - ST711038

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
ST711031 E-SWITCH-ST711031 Datasheet
186Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST711036 E-SWITCH-ST711036 Datasheet
178Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
ST711039 E-SWITCH-ST711039 Datasheet
174Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results

Mô tả tương tự - ST711038

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
E-SWITCH
T700203 E-SWITCH-T700203 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
T700400 E-SWITCH-T700400 Datasheet
31Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401000 E-SWITCH-B401000 Datasheet
154Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B401009 E-SWITCH-B401009 Datasheet
203Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
B410001 E-SWITCH-B410001 Datasheet
197Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M300001 E-SWITCH-M300001 Datasheet
34Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M302431 E-SWITCH-M302431 Datasheet
176Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304204 E-SWITCH-M304204 Datasheet
33Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304211 E-SWITCH-M304211 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M304212 E-SWITCH-M304212 Datasheet
35Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
M305213 E-SWITCH-M305213 Datasheet
141Kb / 1P
   ALL DIMENSIONS IN MM [INCH]
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com