công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK769R6-80E bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK769R6-80E
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel TrenchMOS standard level FET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK769R6-80E bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK769R6-80E_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK769R6-80E_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK769R6-80E_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK769R6-80E_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK769R6-80E_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK769R6-80E_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK769R6-80E_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK769R6-80E_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK769R6-80E_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
NXP Semiconductors
BUK769R6-80E
N-channel TrenchMOS standard level FET
BUK769R6-80E
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved
Product data sheet
5 October 2012
7 / 13
003aah772
0
50
100
150
200
0
2.5
5
7.5
10
VGS (V)
ID
(A)
Tj = 25 °C
Tj = 175 °C
Fig. 8. Transfer characteristics; drain current as a
function of gate-source voltage; typical values
003aah027
0
1
2
3
4
5
-60
0
60
120
180
Tj (°C)
VGS(th)
(V)
max
typ
min
Fig. 9. Gate-source threshold voltage as a function of
junction temperature
003aah028
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
0
2
4
6
VGS(V)
ID
(A)
max
typ
min
Fig. 10. Sub-threshold drain current as a function of
gate-source voltage
003aah775
0
5
10
15
20
25
0
60
120
180
ID(A)
RDSon
(mΩ)
8
VGS(V) = 10
5
5.5
6
Tj = 25 °C; tp = 300 μs
Fig. 11. Drain-source on-state resistance as a function
of drain current; typical values


Số phần tương tự - BUK769R6-80E_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK769R6-80E NEXPERIA-BUK769R6-80E Datasheet
726Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
More results

Mô tả tương tự - BUK769R6-80E_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7675-55A PHILIPS-BUK7675-55A_15 Datasheet
272Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FETN-channel TrenchMOS standard level FET
25 August 2014
PHP34NQ11T PHILIPS-PHP34NQ11T Datasheet
91Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS??standard level FET
Rev. 01-17 May 2004
BUK7C06-40AITE PHILIPS-BUK7C06-40AITE Datasheet
109Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 04-23 June 2005
PH20100S NXP-PH20100S Datasheet
183Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-2 February 2009
PHB29N08T NXP-PHB29N08T Datasheet
189Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 03-13 October 2009
PHB47NQ10T NXP-PHB47NQ10T Datasheet
205Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-25 February 2010
PHB119NQ06T NXP-PHB119NQ06T Datasheet
191Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-15 April 2010
PHD20N06T NXP-PHD20N06T Datasheet
379Kb / 12P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-1 December 2009
PMZ350XN NXP-PMZ350XN Datasheet
91Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 01-21 February 2008
PHP23NQ11T NXP-PHP23NQ11T Datasheet
220Kb / 13P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 02-25 February 2010
PHP3055E NXP-PHP3055E Datasheet
248Kb / 14P
   N-channel TrenchMOS standard level FET
Rev. 07-26 February 2010
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com