công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UA2311 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện UA2311
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 BITS DIGITAL to ANALOG CONVERTER
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

UA2311 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Unisonic Technologies

  UA2311_15 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies UA2311_15 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies UA2311_15 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies UA2311_15 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies UA2311_15 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,LTD
UA2311
CMOS IC
www.unisonic.com.tw
1 of 5
Copyright © 2015 Unisonic Technologies Co.,Ltd
QW-R502-043.B
16 BITS DIGITAL to ANALOG
CONVERTER
DESCRIPTION
UTC UA2311 is a 16-bits Digital-to-Analog Converter(DAC)
designed for stereo audio applications and manufactured by
CMOS Technologies with low power consumption It converts the
16 bits serial data into an analog output voltage by an R-string
voltage divider. Each output channel voltage is driven by an
operational amplifier allowing easy analog output. In sound cards
test, the 44.1KHz or higher sampling rate is available.
FEATURES
* CMOS Technology
* Low Power Consumption
* Two Voltage Output Channels in the same chip
* 16-bits Dynamic Range
* Low Total Harmonic Distortion
* 5V(typ.) Single Power Supply
ORDERING INFORMATION
Ordering Number
Lead Free
Halogen Free
Package
Packing
UA2311L-D08-T
UA2311G-D08-T
DIP-8
Tube
-
UA2311G-S08-R
SOP-8
Tape Reel
UA2311L-D08-T
(1)Packing Type
(2)Package Type
(1) T: Tube, R: Tape Reel
(2) D08: DIP-8, S08: SOP-8
(3) L: Lead Free, G: Halogen Free and Lead Free
(3)Green Package
MARKING
DIP-8
SOP-8
UTC
UA2311
2
3
4
1
5
6
7
8
Date Code
L: Lead Free
G: Halogen Free
Lot Code


Số phần tương tự - UA2311_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UA2311-D08-T UTC-UA2311-D08-T Datasheet
90Kb / 5P
   16 BITS DIGITAL to ANALOG CONVERTER
UA2311-S08-R UTC-UA2311-S08-R Datasheet
90Kb / 5P
   16 BITS DIGITAL to ANALOG CONVERTER
UA2311-S08-T UTC-UA2311-S08-T Datasheet
90Kb / 5P
   16 BITS DIGITAL to ANALOG CONVERTER
UA2311L-D08-T UTC-UA2311L-D08-T Datasheet
90Kb / 5P
   16 BITS DIGITAL to ANALOG CONVERTER
UA2311L-S08-R UTC-UA2311L-S08-R Datasheet
90Kb / 5P
   16 BITS DIGITAL to ANALOG CONVERTER
More results

Mô tả tương tự - UA2311_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UA2311 UTC-UA2311 Datasheet
90Kb / 5P
   16 BITS DIGITAL to ANALOG CONVERTER
logo
Princeton Technology Co...
PT8211 PTC-PT8211 Datasheet
81Kb / 3P
   16 Bits Digital-To-Analog Converter IC
PT8215 PTC-PT8215 Datasheet
321Kb / 3P
   16 Bits Digital-To-Analog Converter IC?
logo
Burr-Brown (TI)
PCM1725 BURR-BROWN-PCM1725 Datasheet
131Kb / 9P
   Stereo Audio DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER 16 Bits, 96kHz Sampling
PCM1726 BURR-BROWN-PCM1726 Datasheet
132Kb / 9P
   Stereo Audio DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER 16 Bits, 96kHz Sampling
logo
List of Unclassifed Man...
ADC812 ETC-ADC812 Datasheet
228Kb / 36P
   Analog to Digital Converter 8 canali 12 bits
logo
Micro Analog systems
MAS6501 MAS-MAS6501 Datasheet
205Kb / 16P
   16-Bit Analog-to-Digital Converter
logo
DATEL, Inc.
5962-8953101HXA DATEL-5962-8953101HXA Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
5962-8953102HXC DATEL-5962-8953102HXC Datasheet
149Kb / 1P
   16-Bit Digital To Analog Converter
logo
SHENZHEN FUMAN ELECTRON...
SC8211 FUMAN-SC8211 Datasheet
592Kb / 9P
   16 Bit Digital to Analog Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com