công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2733XMF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM2733XMF
Giải thích chi tiết về linh kiện   0.6 and 1.6-MHz Boost Converters With 40-V Internal FET Switch in SOT-23
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM2733XMF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LM2733XMF Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM2733XMF Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM2733XMF Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM2733XMF Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM2733XMF Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2733XMF Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2733XMF Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2733XMF Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2733XMF Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 26 page
background image
LM2733
www.ti.com
SNVS209F – NOVEMBER 2002 – REVISED DECEMBER 2014
Electrical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified: VIN = 5 V, VSHDN = 5 V, IL = 0A, TJ = 25°C.
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN(1)
TYP(2)
MAX(1)
UNIT
FSW
Switching Frequency
“X” Option
1.6
“X” Option,
−40°C ≤ TJ ≤ +125°C
1.15
1.85
MHz
“Y” Option
0.60
“Y” Option,
−40°C ≤ TJ ≤ +125°C
0.40
0.8
DMAX
Maximum Duty Cycle
“X” Option
93%
“X” Option,
−40°C ≤ TJ ≤ +125°C
87%
“Y” Option
96%
“Y” Option,
−40°C ≤ TJ ≤ +125°C
93%
IL
Switch Leakage
Not Switching VSW = 5 V
1
µA
Copyright © 2002–2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Links: LM2733


Số phần tương tự - LM2733XMF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2733XMF NSC-LM2733XMF Datasheet
507Kb / 13P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 40V Internal FET
LM2733XMF NSC-LM2733XMF Datasheet
406Kb / 16P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 40V Internal FET Switch in SOT-23
logo
Texas Instruments
LM2733XMF TI-LM2733XMF Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM2733 0.6/1.6 MHz Boost Converters With 40V Internal FET Switch in SOT-23
LM2733XMF-NOPB TI-LM2733XMF-NOPB Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM2733 0.6/1.6 MHz Boost Converters With 40V Internal FET Switch in SOT-23
logo
National Semiconductor ...
LM2733XMFX NSC-LM2733XMFX Datasheet
507Kb / 13P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 40V Internal FET
More results

Mô tả tương tự - LM2733XMF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM2731 TI-LM2731_15 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]    0.6/1.6-MHz Boost Converters With 22-V Internal FET Switch in SOT-23
logo
National Semiconductor ...
LM2731 NSC-LM2731 Datasheet
528Kb / 16P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2731 NSC-LM2731_07 Datasheet
432Kb / 16P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2733 NSC-LM2733_07 Datasheet
406Kb / 16P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 40V Internal FET Switch in SOT-23
logo
Texas Instruments
LM2731 TI1-LM2731_14 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2731XMF_NOPB TI1-LM2731XMF_NOPB Datasheet
667Kb / 16P
[Old version datasheet]   LM2731 0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2731YMFX TI-LM2731YMFX Datasheet
629Kb / 16P
[Old version datasheet]   LM2731 0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2733YMF-NOPB TI-LM2733YMF-NOPB Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM2733 0.6/1.6 MHz Boost Converters With 40V Internal FET Switch in SOT-23
logo
National Semiconductor ...
LM27313 NSC-LM27313_07 Datasheet
337Kb / 12P
   1.6 MHz Boost Converter With 30V Internal FET Switch in SOT-23
LM2733 NSC-LM2733 Datasheet
507Kb / 13P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 40V Internal FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com