công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM2731 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM2731
Giải thích chi tiết về linh kiện   0.6/1.6-MHz Boost Converters With 22-V Internal FET Switch in SOT-23
Download  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM2731 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button LM2731 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM2731 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM2731 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM2731 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM2731 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM2731 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM2731 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM2731 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM2731 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 29 page
background image
LM2731
SNVS217G – MAY 2004 – REVISED SEPTEMBER 2015
www.ti.com
Electrical Characteristics (continued)
Limits are for TJ = 25°C. Unless otherwise specified: VIN = 5 V, VSHDN = 5 V, IL = 0 A.
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN(1)
TYP(2)
MAX(1)
UNIT
TJ = 25°C
2
VSHDN = 5 V, Switching
−40°C ≤ TJ
"X"
3
125°C
mA
TJ = 25°C
1
VSHDN = 5 V, Switching
−40°C ≤ TJ
"Y"
IQ
Quiescent Current
2
125°C
TJ = 25°C
400
VSHDN = 5 V, Not
−40°C ≤ TJ
Switching
500
µA
125°C
VSHDN = 0
0.024
1
ΔVFB/ΔVIN
FB Voltage Line Regulation
2.7 V
≤ VIN ≤ 14 V
0.02
%/V
TJ = 25°C
1.6
“X” Option
−40°C ≤ TJ
1
1.85
125°C
FSW
Switching Frequency(5)
MHz
TJ = 25°C
0.6
“Y” Option
−40°C ≤ TJ
0.4
0.8
125°C
TJ = 25°C
86%
“X” Option
−40°C ≤ TJ
78%
125°C
DMAX
Maximum Duty Cycle(5)
TJ = 25°C
93%
“Y” Option
−40°C ≤ TJ
88%
125°C
IL
Switch Leakage
Not Switching VSW = 5 V
1
µA
(5)
Specified limits are the same for Vin = 3.3 V input.
6
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM2731


Số phần tương tự - LM2731

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2731 NSC-LM2731 Datasheet
528Kb / 16P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2731 NSC-LM2731 Datasheet
432Kb / 16P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
logo
Texas Instruments
LM2731 TI-LM2731 Datasheet
629Kb / 16P
[Old version datasheet]   LM2731 0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2731 TI1-LM2731 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2731 TI1-LM2731 Datasheet
667Kb / 16P
[Old version datasheet]   LM2731 0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
More results

Mô tả tương tự - LM2731

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM2731 NSC-LM2731 Datasheet
528Kb / 16P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2731 NSC-LM2731_07 Datasheet
432Kb / 16P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2733 NSC-LM2733_07 Datasheet
406Kb / 16P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 40V Internal FET Switch in SOT-23
logo
Texas Instruments
LM2731 TI1-LM2731_14 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2733 TI-LM2733_15 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]    0.6 and 1.6-MHz Boost Converters With 40-V Internal FET Switch in SOT-23
LM2731XMF_NOPB TI1-LM2731XMF_NOPB Datasheet
667Kb / 16P
[Old version datasheet]   LM2731 0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2731YMFX TI-LM2731YMFX Datasheet
629Kb / 16P
[Old version datasheet]   LM2731 0.6/1.6 MHz Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23
LM2733YMF-NOPB TI-LM2733YMF-NOPB Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LM2733 0.6/1.6 MHz Boost Converters With 40V Internal FET Switch in SOT-23
logo
National Semiconductor ...
LM27313 NSC-LM27313_07 Datasheet
337Kb / 12P
   1.6 MHz Boost Converter With 30V Internal FET Switch in SOT-23
LM2733 NSC-LM2733 Datasheet
507Kb / 13P
   0.6/1.6 MHz Boost Converters With 40V Internal FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com