công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ULN2803L-D18-T bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện ULN2803L-D18-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  EIGHT DARLINGTON ARRAYS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

ULN2803L-D18-T bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Unisonic Technologies

  ULN2803L-D18-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies ULN2803L-D18-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies ULN2803L-D18-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies ULN2803L-D18-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies ULN2803L-D18-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies ULN2803L-D18-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies ULN2803L-D18-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
ULN2803
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
7 of 7
www.unisonic.com.tw
QW-R113-004.G
TYPICAL CHARACTERISTICS(Cont.)
IOUT – VCE (SAT)
Collector-Emitter Saturation Voltage, VCE (SAT) (V)
600
400
200
0
0
0.4
0.8
1.2
Ta = 85℃
IF – VF
Clamp Diode Forward Voltage, VF (V)
400
100
0
0
0.4
1.2
1.6
2.0
300
25
-30
1.6
IIN = 500μA
Ta = 25℃
0.8
200
PD – Ta
Ambient Temperature, Ta (℃)
2.00
0.75
0.50
0
25
100
125
150
1.50
50
1.25
75
0.25
0
0.54
0.625
1.00
1.75
2
3
1
1
2
3
Type-Ap free air
Type-AFW on glass epoxy PCB
30×30×1.6mm Cu 50%
Type-AFW free air
UTC assumes no responsibility for equipment failures that result from using products at values that
exceed, even momentarily, rated values (such as maximum ratings, operating condition ranges, or
other parameters) listed in products specifications of any and all UTC products described or contained
herein. UTC products are not designed for use in life support appliances, devices or systems where
malfunction of these products can be reasonably expected to result in personal injury. Reproduction in
whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information
presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate
and reliable and may be changed without notice.


Số phần tương tự - ULN2803L-D18-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
ULN2803L-D18-T UTC-ULN2803L-D18-T Datasheet
208Kb / 6P
   EIGHT DARLINGTON ARRAYS
ULN2803L-D18-T UTC-ULN2803L-D18-T Datasheet
301Kb / 6P
   EIGHT DARLINGTON ARRAYS
More results

Mô tả tương tự - ULN2803L-D18-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
ULQ2801A STMICROELECTRONICS-ULQ2801A Datasheet
140Kb / 8P
   EIGHT DARLINGTON ARRAYS
logo
Unisonic Technologies
ULN2803 UTC-ULN2803_11 Datasheet
208Kb / 6P
   EIGHT DARLINGTON ARRAYS
ULN2803 UTC-ULN2803 Datasheet
218Kb / 7P
   EIGHT DARLINGTON ARRAYS
ULN2803 UTC-ULN2803_18 Datasheet
301Kb / 6P
   EIGHT DARLINGTON ARRAYS
ULN2804 UTC-ULN2804 Datasheet
189Kb / 5P
   EIGHT HIGH VOLTAGE, HIGH CURRENT DARLINGTON ARRAYS
ULN2804 UTC-ULN2804_15 Datasheet
200Kb / 5P
   EIGHT HIGH VOLTAGE, HIGH CURRENT DARLINGTON ARRAYS
logo
STMicroelectronics
L603 STMICROELECTRONICS-L603 Datasheet
63Kb / 4P
   DARLINGTON ARRAYS
L601-L603 STMICROELECTRONICS-L601-L603 Datasheet
59Kb / 5P
   DARLINGTON ARRAYS
ULN2801A STMICROELECTRONICS-ULN2801A Datasheet
267Kb / 14P
   Eight Darlington array
ULQ2801 STMICROELECTRONICS-ULQ2801 Datasheet
228Kb / 13P
   Eight Darlington array
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com