công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STF0A36B bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Seoul Semiconductor

tên linh kiện STF0A36B
Giải thích chi tiết về linh kiện  The Best lm-W in Full Color Products
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SEOUL [Seoul Semiconductor]
Trang chủ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

STF0A36B bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Seoul Semiconductor

Back Button STF0A36B Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor STF0A36B Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor STF0A36B Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor STF0A36B Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor STF0A36B Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor STF0A36B Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor STF0A36B Datasheet HTML 13Page - Seoul Semiconductor STF0A36B Datasheet HTML 14Page - Seoul Semiconductor STF0A36B Datasheet HTML 15Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 21 page
background image
www.seoulsemicon.com
Product Data Sheet
STF0A36B
– Full Color LED
 “제품 명 – 제품 군” 을 기입하십시오.
제품 군은 홈페이지 응용분야 분류기준을 참고한다.
(예) SZ5M0WWC9 – High-power LED
11
글씨체는 : Arial, 10pt
 Revision numbering 기준:
• 가스펙은 0.0 부터 시작 0.x….
• Final 승인원: 1.0 부터 시작
• 기존에서 일부 수정: +0.1
• 새로운 Data 추가 /또는 기존 것 삭제: +1.0
 수정일자 표기형식; YYYY-MM-DD
(예) 2013-04-01
Rev5.0, Jul 17, 2014
Mechanical Dimensions
許容誤差: ±0.1, 単位: ㎜
B
G
R
Recommended Solder pattern
Recommended Metal Mask pattern
* G, B contain Zener diode each other
(1) Recommended Metal Mask Thickness : 0.12mm
Notes :


Số phần tương tự - STF0A36B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STF0A36C SEOUL-STF0A36C Datasheet
714Kb / 18P
   The Best lm/W in Full Color Products
More results

Mô tả tương tự - STF0A36B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Seoul Semiconductor
STF0A36C SEOUL-STF0A36C Datasheet
714Kb / 18P
   The Best lm/W in Full Color Products
STW9Q14D SEOUL-STW9Q14D Datasheet
1Mb / 31P
   Enabling the best lm-W in Mid Power Range
SFT825G-S SEOUL-SFT825G-S Datasheet
1,018Kb / 32P
   Enabling the best lm/W in Mid Power Range
SAW8Q24D SEOUL-SAW8Q24D Datasheet
1Mb / 31P
   Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
STW8Q14D-E3 SEOUL-STW8Q14D-E3 Datasheet
1Mb / 31P
   Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
STW7Q14D-E3 SEOUL-STW7Q14D-E3 Datasheet
864Kb / 23P
   Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
E2-STW8Q14D SEOUL-E2-STW8Q14D Datasheet
1Mb / 31P
   Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
STW8Q14D-E4 SEOUL-STW8Q14D-E4 Datasheet
953Kb / 26P
   Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
STW8Q14YE SEOUL-STW8Q14YE Datasheet
1Mb / 33P
   Enabling the best lm-W in Mid Power Range
STW9Q14D-E3 SEOUL-STW9Q14D-E3 Datasheet
1Mb / 31P
   Enabling the Best lm/W in Mid Power Range
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com