công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UA1029-H14-T bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện UA1029-H14-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

UA1029-H14-T bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  UA1029-H14-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies UA1029-H14-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies UA1029-H14-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies UA1029-H14-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies UA1029-H14-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies UA1029-H14-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies UA1029-H14-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
UA1029
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5
www.unisonic.com.tw
QW-R107-033.B
APPLICATION INFORMATION
1. Adjustment of voltage gain
The voltage gain GV is obtained by R1, R2 and RF as below. By increasing RF, reduction of GV is possible. 40dB or
over in use is recommended.
RF + R1 + R2
GV = 20 log
RF+ R1
Sine oscillation is probable as a result of feedback in crease.
+
-
45Ω
30kΩ
AMP
+
CNF
Rf
47μF
R1
OUTPUT
R2
INPUT
10/11
2/4
Fig.1
9/12
2. Input stage
The input circuit of this IC is as shown as below.
PNP Tr: TR1 is provided in the input circuit so as to make its usage possible without the input coupling capacitor.
However, at Pin 10 and Pin 11 max 60 mV offset voltage is produced.
Fig.2 illustrate the input circuit of UTC UA1029. A offset voltage of 60mV max is possible. TR1 is featured to
eliminate the usage of coupling capacitor.
2/4
INPUT
30kΩ
30kΩ
OUTPUT
To DRIVER
45Ω
To BIAS
NF
Rf
Fig. 2
+
47μF
TR3
TR2
TR1
GND
CIN
10/11
13/14
9/12


Số phần tương tự - UA1029-H14-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UA1029-H14-T UTC-UA1029-H14-T Datasheet
131Kb / 7P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
More results

Mô tả tương tự - UA1029-H14-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KSB1366 FAIRCHILD-KSB1366 Datasheet
50Kb / 4P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
KSB834W FAIRCHILD-KSB834W Datasheet
28Kb / 3P
   Low Frequency Power Amplifier
KSD1589 FAIRCHILD-KSD1589 Datasheet
44Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
KSD261 FAIRCHILD-KSD261 Datasheet
38Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
KSD568 FAIRCHILD-KSD568 Datasheet
42Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ48 HITACHI-2SJ48 Datasheet
192Kb / 3P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
2SB1401 HITACHI-2SB1401 Datasheet
34Kb / 5P
   Low frequency power amplifier
2SB856 HITACHI-2SB856 Datasheet
323Kb / 2P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
KSC3488 FAIRCHILD-KSC3488 Datasheet
39Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
KSB1015YTU FAIRCHILD-KSB1015YTU Datasheet
55Kb / 4P
   Low Frequency Power Amplifier
logo
Unisonic Technologies
TA8227AP UTC-TA8227AP_15 Datasheet
333Kb / 9P
   LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com