công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M4034L-D08-T bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện M4034L-D08-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-INPUT VIDEO SWITCH
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

M4034L-D08-T bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Unisonic Technologies

  M4034L-D08-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies M4034L-D08-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies M4034L-D08-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies M4034L-D08-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies M4034L-D08-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies M4034L-D08-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
M4034
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
5 of 6
www.unisonic.com.tw
QW-R124-005.Ba
TEST CIRCUIT
8
6
7
5
1
3
2
4
GND VOUT
V+
VIN3
VIN1SW1 VIN2SW2
+
10μF
0.01μF
V+
GND
220μF
VOUT
10μF
10μF
10μF
S1
S2
S3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
S4
S5
V1
VOUT
RL
1kΩ
VCON
5V
CONNECTION DIAGRAM
Terminal Name
VIN1
SW1
VIN2
SW2
VIN3
V
+
VOUT
GND
DC Voltage


Số phần tương tự - M4034L-D08-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
M4034L-D08-T UTC-M4034L-D08-T Datasheet
246Kb / 6P
   3-INPUT VIDEO SWITCH
M4034L-D08-T UTC-M4034L-D08-T Datasheet
206Kb / 6P
   3-INPUT VIDEO SWITCH
More results

Mô tả tương tự - M4034L-D08-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
New Japan Radio
NJM2235 NJRC-NJM2235 Datasheet
205Kb / 5P
   3-INPUT VIDEO SWITCH?
NJM2249 NJRC-NJM2249 Datasheet
193Kb / 4P
   3-INPUT VIDEO SWITCH
logo
Unisonic Technologies
M4034 UTC-M4034 Datasheet
246Kb / 6P
   3-INPUT VIDEO SWITCH
logo
New Japan Radio
NJM2234 NJRC-NJM2234 Datasheet
204Kb / 5P
   3-INPUT VIDEO SWITCH
logo
Unisonic Technologies
M4034 UTC-M4034_11 Datasheet
206Kb / 6P
   3-INPUT VIDEO SWITCH
logo
SG Micro Corp
SGM9141 SGMICRO-SGM9141 Datasheet
303Kb / 10P
   3-Input Video Switch
logo
New Japan Radio
NJM2508 NJRC-NJM2508 Datasheet
338Kb / 10P
   3-INPUT/2-INPUT VIDEO SWITCH?
NJM2513 NJRC-NJM2513 Datasheet
191Kb / 4P
   3-INPUT/2-INPUT VIDEO SWITCH?
NJM2506 NJRC-NJM2506 Datasheet
342Kb / 10P
   3-INPUT/2-INPUT VIDEO SWITCH?
NJM2503 NJRC-NJM2503 Datasheet
164Kb / 4P
   3-INPUT/2-INPUT VIDEO SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com