công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BC546B bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện BC546B
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

BC546B bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Micro Commercial Components

  BC546B Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components BC546B Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components BC546B Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components BC546B Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
www.mccsemi.com
MCC
BC546 thru BC548C
BC547/BC548
Figure 7. DC Current Gain
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
Figure 8. “On” Voltage
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0.8
1.0
0.6
0.2
0.4
1.0
2.0
0.1
1.0
10
100
0.2
0.2
0.5
0.2
1.0
10
200
TA = 25°C
VBE(sat) @ IC/IB = 10
VCE(sat) @ IC/IB = 10
VBE @ VCE = 5.0 V
Figure 9. Collector Saturation Region
IB, BASE CURRENT (mA)
Figure 10. Base–Emitter Temperature Coefficient
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
-1.0
1.2
1.6
2.0
0.02
1.0
10
0
20
0.1
0.4
0.8
0.2
2.0
10
200
1.0
TA = 25°C
200 mA
50 mA
IC =
10 mA
VCE = 5 V
TA = 25°C
0
0.5
2.0
5.0
20
50
100
0.05
0.2
0.5
2.0
5.0
100 mA
20 mA
-1.4
-1.8
-2.2
-2.6
-3.0
0.5
5.0
20
50
100
-55°C to 125°C
θVB for VBE
BC546
Figure 11. Capacitance
VR, REVERSE VOLTAGE (VOLTS)
40
Figure 12. Current–Gain – Bandwidth Product
IC, COLLECTOR CURRENT (mA)
0.1 0.2
1.0
50
2.0
2.0
10
100
100
200
500
50
20
20
10
6.0
4.0
1.0
10
50 100
5.0
VCE = 5 V
TA = 25°C
0.5
5.0
20
TA = 25°C
Cob
Cib


Số phần tương tự - BC546B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
BC546B MOTOROLA-BC546B Datasheet
193Kb / 6P
   Amplifier Transistors
logo
NXP Semiconductors
BC546B NXP-BC546B Datasheet
404Kb / 14P
   65 V, 100 mA NPN general-purpose transistors
Rev. 07-17 November 2009
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BC546B TSC-BC546B Datasheet
253Kb / 5P
   NPN Transistor
logo
ON Semiconductor
BC546B ONSEMI-BC546B Datasheet
140Kb / 6P
   Amplifier Transistors(NPN Silicon)
1996 REV 1
logo
Micro Commercial Compon...
BC546B MCC-BC546B Datasheet
228Kb / 5P
   NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
More results

Mô tả tương tự - BC546B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
BC546A MCC-BC546A_13 Datasheet
341Kb / 5P
   NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC546B MCC-BC546B_08 Datasheet
228Kb / 5P
   NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC546A MCC-BC546A Datasheet
301Kb / 5P
   NPN Silicon Amplifier Transistor 625mW
2N5401 MCC-2N5401_14 Datasheet
437Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC556 MCC-BC556 Datasheet
690Kb / 4P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
2N5401 MCC-2N5401 Datasheet
281Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC556 MCC-BC556_11 Datasheet
294Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC556A MCC-BC556A Datasheet
385Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
BC557C-AP MCC-BC557C-AP Datasheet
328Kb / 5P
   PNP Silicon Amplifier Transistor 625mW
MPSA42 MCC-MPSA42_08 Datasheet
133Kb / 4P
   NPN Silicon High Voltage Transistor 625mW
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com