công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS12A12511 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS12A12511
Giải thích chi tiết về linh kiện  TS12A12511 5-廓 Single-Channel SPDT Analog Switch With Negative Signaling Capability
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS12A12511 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TS12A12511_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS12A12511_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS12A12511_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS12A12511_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS12A12511_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS12A12511_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS12A12511_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS12A12511_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS12A12511_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 27 page
background image
-3.00
-2.50
-2.00
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
-40.00
25.00
85.00
Temperature (Degrees C)
V = 3 V, -
= -3 V
CC
V
CC
V = 5 V, -V
= -5 V
CC
CC
V = 6 V, -V
= -6 V
CC
CC
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Control Input Voltage (V)
V = 3 V, -V
= -3 V
CC
CC
V = 5 V, -V
= -5 V
CC
CC
V = 6 V, -V
= -6 V
CC
CC
-0.35
-0.30
-0.25
-0.20
-0.15
-0.10
-0.05
0.00
0.05
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
Switch I/O Voltage (V)
V
= 3 V
I/O
V
= 5 V
I/O
V
= 6 V
I/O
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
-40.00
25.00
85.00
Temperature (degrees C)
V = 3 V, -V
= -3 V
CC
CC
V = 5 V, -V
= -5 V
CC
CC
V = 6 V, -V
= -6 V
CC
CC
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
VIO(V)
V = 3 V, - V
= -3 V
CC
CC
V = 5 V, - V
= -5 V
CC
CC
V = 6 V, - V
= -6 V
CC
CC
-0.40
-0.35
-0.30
-0.25
-0.20
-0.15
-0.10
-0.05
0.00
0.05
0.10
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
Switch I/O Voltage (V)
V
= 3 V
I/O
V
= 5 V
I/O
V
= 6 V
I/O
TS12A12511
SCDS248C – OCTOBER 2009 – REVISED JANUARY 2015
www.ti.com
6.8 Typical Characteristics
Figure 2. Leakage Current vs I/O voltage (Switch ON)
Figure 1. RON vs VIO
Figure 4. Positive Supply Current vs Temperature
Figure 3. Leakage Current vs I/O Voltage (Switch OFF)
Figure 6. Control Input (IN) Threshold Voltage
Figure 5. Negative Supply Current vs Temperature
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2009–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TS12A12511


Số phần tương tự - TS12A12511_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS12A12511 TI1-TS12A12511_14 Datasheet
879Kb / 25P
[Old version datasheet]   짹6 V/12 V, 5 廓, LOW rON SINGLE SPDT ANALOG SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS12A12511_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A22362 TI1-TS5A22362_11 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCHES WITH NEGATIVE SIGNALING CAPABILITY
TS5A22364-Q1 TI1-TS5A22364-Q1_16 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   0.65- Dual SPDT Analog Switch with Negative Signaling Capability
TS5A22362 TI-TS5A22362 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCHES WITH NEGATIVE SIGNALING CAPABILITY
TS5A22362 TI-TS5A22362_10 Datasheet
992Kb / 27P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCHES WITH NEGATIVE SIGNALING CAPABILITY
TS5A22362 TI1-TS5A22362_14 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCHES WITH NEGATIVE SIGNALING CAPABILITY
TS5A22362 TI-TS5A22362_1 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCHES WITH NEGATIVE SIGNALING CAPABILITY
TS5A22362 TI1-TS5A22362_15 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   2-channel SPDT Analog Switches With Negative Signaling Capability
TS5A22364 TI-TS5A22364_15 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   TS5A22364 0.65-廓 Dual SPDT Analog Switches With Negative Signaling Capability
TS5A22364-Q1 TI-TS5A22364-Q1_15 Datasheet
148Kb / 5P
[Old version datasheet]   TS5A22364-Q1 0.65-廓 Dual SPDT Analog Switches With Negative Signaling Capability
TS5A22362 TI1-TS5A22362_17 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   0.65-ohm 2-channel SPDT Analog Switches With Negative Signaling Capability
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com