công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5A23159 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS5A23159
Giải thích chi tiết về linh kiện  TS5A23159 1-廓 2-Channel SPDT Analog Switch 5-V / 3.3-V 2-Channel 2:1 Multiplexer / Demultiplexer
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5A23159 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button TS5A23159_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS5A23159_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS5A23159_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5A23159_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5A23159_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5A23159_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5A23159_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5A23159_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5A23159_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 34 page
background image
TS5A23159
SCDS201H – AUGUST 2005 – REVISED FEBRUARY 2015
www.ti.com
Electrical Characteristics for 3.3-V Supply (continued)
VCC = 3 V to 3.6 V, TA = –40°C to 85°C (unless otherwise noted)
(1)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
TA
VCC
MIN
TYP
MAX
UNIT
Charge
VGEN = 0,
CL = 1 nF,
QC
25°C
3.3 V
–4
pC
injection
RGEN = 0,
See Figure 23
NC, NO
CNC(OFF),
VNC or VNO = VCC or GND,
OFF
See Figure 17
25°C
3.3 V
18
pF
CNO(OFF)
Switch OFF,
capacitance
NC, NO
CNC(ON),
VNC or VNO = VCC or GND,
ON
See Figure 17
25°C
3.3 V
56
pF
CNO(ON)
Switch ON,
capacitance
COM
VCOM = VCC or GND,
CCOM(ON)
ON
See Figure 17
25°C
3.3 V
56
pF
Switch ON,
capacitance
Digital input
CI
VIN = VCC or GND,
See Figure 17
25°C
3.3 V
2
pF
capacitance
RL = 50 Ω,
BW
Bandwidth
See Figure 20
25°C
3.3 V
100
MHz
Switch ON,
RL = 50 Ω,
Switch OFF,
OISO
OFF isolation
25°C
3.3 V
–64
dB
f = 1 MHz,
See Figure 21
RL = 50 Ω,
Switch ON,
XTALK
Crosstalk
25°C
3.3 V
–64
dB
f = 1 MHz,
See Figure 22
f = 20 Hz to 20
Total harmonic
RL = 600 Ω,
THD
kHz,
25°C
3.3 V
0.01%
distortion
CL = 50 pF,
See Figure 24
SUPPLY
25°C
25
Positive supply
ICC
VIN = VCC or GND,
Switch ON or OFF
3.6 V
nA
current
Full
150
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2005–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: TS5A23159


Số phần tương tự - TS5A23159_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A23159 TI-TS5A23159_10 Datasheet
702Kb / 27P
[Old version datasheet]   1-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23159 TI1-TS5A23159_14 Datasheet
926Kb / 30P
[Old version datasheet]   1-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - TS5A23159_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A23159 TI-TS5A23159_10 Datasheet
702Kb / 27P
[Old version datasheet]   1-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23159 TI-TS5A23159_09 Datasheet
718Kb / 27P
[Old version datasheet]   1-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23159 TI1-TS5A23159_14 Datasheet
926Kb / 30P
[Old version datasheet]   1-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3159A TI1-TS5A3159A_14 Datasheet
778Kb / 32P
[Old version datasheet]   1-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3160 TI1-TS5A3160_14 Datasheet
724Kb / 31P
[Old version datasheet]   1-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3159A TI-TS5A3159A_10 Datasheet
695Kb / 30P
[Old version datasheet]   1-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A23159 TI-TS5A23159 Datasheet
386Kb / 23P
[Old version datasheet]   1-ohm DUAL SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A63157 TI1-TS5A63157_14 Datasheet
810Kb / 32P
[Old version datasheet]   12-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3154 TI1-TS5A3154_14 Datasheet
963Kb / 29P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A3154 TI-TS5A3154_15 Datasheet
913Kb / 28P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPDT ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com