công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5A4595 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS5A4595
Giải thích chi tiết về linh kiện  8 SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL ANALOG SWITCH
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5A4595 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TS5A4595_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5A4595_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5A4595_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5A4595_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5A4595_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5A4595_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5A4595_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS5A4595_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS5A4595_15 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 17 page
background image
TS5A4595
8 W SPST ANALOG SWITCH
5V/3.3V SINGLECHANNEL ANALOG SWITCH
SCDS180 − FEBRUARY 2005
www.ti.com
10
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
V+
ICOM
ron +
V
COM * VNC
I
COM
W
GND
Channel ON
NC
VI
COM
VCOM
VI = VIH or VIL
VNC
IN
+
+
Figure 13. ON-State Resistance (ron)
Channel OFF
OFF-State Leakage Current
VI = VIH or VIL
V+
GND
NC
VI
COM
VCOM
VNC
IN
+
+
+
Figure 14. OFF-State Leakage Current (ICOM(OFF), INC(OFF))
Channel ON
ON-State Leakage Current
VI = VIH or VIL
V+
GND
NC
VI
COM
VCOM
VNC
IN
+
+
Figure 15. ON-State Leakage Current (ICOM(ON), INC(ON))


Số phần tương tự - TS5A4595_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A4595 TI-TS5A4595_1 Datasheet
152Kb / 13P
[Old version datasheet]   8-R SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3V SINGLE-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A4595 TI1-TS5A4595_14 Datasheet
700Kb / 18P
[Old version datasheet]   8-R SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3V SINGLE- CHANNEL ANALOG SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS5A4595_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A4596 TI-TS5A4596_15 Datasheet
871Kb / 21P
[Old version datasheet]   8 SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A4595 TI-TS5A4595 Datasheet
158Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-W SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A4596 TI-TS5A4596 Datasheet
157Kb / 14P
[Old version datasheet]   8-ohm SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V SINGLE-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A4595 TI1-TS5A4595_14 Datasheet
700Kb / 18P
[Old version datasheet]   8-R SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3V SINGLE- CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A4595 TI-TS5A4595_1 Datasheet
152Kb / 13P
[Old version datasheet]   8-R SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3V SINGLE-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A23166 TI-TS5A23166 Datasheet
331Kb / 22P
[Old version datasheet]   0.9-ohm DUAL SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A23167 TI-TS5A23167 Datasheet
346Kb / 25P
[Old version datasheet]   0.9-W DUAL SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A23166 TI-TS5A23166_10 Datasheet
693Kb / 27P
[Old version datasheet]   0.9-廓 DUAL SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A4597 TI1-TS5A4597_14 Datasheet
704Kb / 18P
[Old version datasheet]   SINGLE-CHANNEL 8 SPST ANALOG SWITCH
TS5A4594 TI1-TS5A4594_14 Datasheet
883Kb / 22P
[Old version datasheet]   SINGLE-CHANNEL 8- SPST ANALOG SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com