công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5A3166 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS5A3166
Giải thích chi tiết về linh kiện  TS5A3166 0.9-廓 SPST Analog Switch
Download  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5A3166 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TS5A3166_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5A3166_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5A3166_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5A3166_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5A3166_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5A3166_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS5A3166_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TS5A3166_15 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TS5A3166_15 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 31 page
background image
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
0
Frequency (Hz)
10
100
100000
1000
10000
V+ = 5 V
V+ = 3.3 V
0
10
20
30
40
50
60
−60
−40
−20
0
20
40
60
80
100
TA (°C)
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
Frequency (MHz)
0.1
1
1000
10
100
−8
−7
−6
−5
−4
−3
−2
−1
0
Frequency (MHz)
0.1
1
1000
10
100
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
1
2
3
4
5
6
V+ (V)
VIH
VIL
0
2
4
6
8
10
12
−60
−40
−20
0
20
40
60
80
100
TA (°C)
tON
tOFF
TS5A3166
www.ti.com
SCDS186C – FEBRUARY 2005 – REVISED MAY 2015
Typical Characteristics (continued)
Figure 7. tON and tOFF vs Temperature (V+ = 5 V)
Figure 8. Logic Threshold vs V+
Figure 9. Gain vs Frequency (V+ = 5 V)
Figure 10. OFF Isolation vs Frequency (V+ = 5 V)
Figure 12. Power-Supply Current vs Temperature
Figure 11. Total Harmonic Distortion vs Frequency
(V+ = 5 V)
(V+ = 5 V)
Copyright © 2005–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: TS5A3166


Số phần tương tự - TS5A3166_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A3166 TI1-TS5A3166_16 Datasheet
1Mb / 32P
[Old version datasheet]   SPST Analog Switch
More results

Mô tả tương tự - TS5A3166_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A3166-Q1 TI-TS5A3166-Q1_15 Datasheet
896Kb / 30P
[Old version datasheet]   TS5A3166-Q1 0.9-廓 SPST Analog Switch
TS5A3167 TI-TS5A3167_15 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPST ANALOG SWITCH
TS5A3166 TI-TS5A3166_08 Datasheet
565Kb / 23P
[Old version datasheet]   0.9-廓 SPST ANALOG SWITCH
logo
National Semiconductor ...
TS5A3166 NSC-TS5A3166 Datasheet
375Kb / 21P
   0.9-OHM SPST ANALOG SWITCH
logo
Texas Instruments
TS5A3167 TI-TS5A3167 Datasheet
270Kb / 20P
[Old version datasheet]   0.9 OHM SPST ANALOG SWITCH
logo
Global Mixed-mode Techn...
G3102 GMT-G3102 Datasheet
864Kb / 1P
   0.9 Dual SPST Analog Switch
logo
Texas Instruments
TS3A4751 TI-TS3A4751_10 Datasheet
741Kb / 21P
[Old version datasheet]   0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY QUAD SPST ANALOG SWITCH
TS3A4751 TI1-TS3A4751_14 Datasheet
912Kb / 24P
[Old version datasheet]   0.9-廓 LOW-VOLTAGE SINGLE-SUPPLY QUAD SPST ANALOG SWITCH
TS5A23166 TI-TS5A23166_10 Datasheet
693Kb / 27P
[Old version datasheet]   0.9-廓 DUAL SPST ANALOG SWITCH 5-V/3.3-V 2-CHANNEL ANALOG SWITCH
TS5A1066 TI-TS5A1066_15 Datasheet
922Kb / 30P
[Old version datasheet]   10-廓 SPST ANALOG SWITCH
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com