công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS5A3159-Q1 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS5A3159-Q1
Giải thích chi tiết về linh kiện  1-廓 SPDT ANALOG SWITCH
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS5A3159-Q1 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button TS5A3159-Q1_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS5A3159-Q1_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS5A3159-Q1_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS5A3159-Q1_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS5A3159-Q1_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TS5A3159-Q1_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TS5A3159-Q1_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TS5A3159-Q1_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TS5A3159-Q1_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 25 page
background image
Frequency (MHz)
10
10K
100
1K
100K
0.035
0.025
0.020
0.015
0.005
0
0.010
0.030
V+ = 3 V
−90
−80
−70
−60
−50
−40
−30
−20
−10
0
Frequency (MHz)
0.1
100
1
10
1K
Bandwidth
OFF Isolation
Crosstalk
0
−1
−2
−4
−5
−6
−7
−8
−9
−3
0
2
4
6
8
10
12
14
−40
−20
0
20
40
60
80
100
Temperature (°C)
V+ = 5 V
TS5A3159-Q1
www.ti.com
SCDS336A – NOVEMBER 2012 – REVISED DECEMBER 2012
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
Power-Supply Current
vs
Frequency Response
Temperature
Figure 7.
Figure 8.
Total Harmonic Distortion (THD)
vs
Frequency
Figure 9.
Copyright © 2012, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: TS5A3159-Q1


Số phần tương tự - TS5A3159-Q1_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A3159-Q1 TI1-TS5A3159-Q1_14 Datasheet
961Kb / 26P
[Old version datasheet]   1-廓 SPDT ANALOG SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS5A3159-Q1_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS5A3159-EP TI-TS5A3159-EP Datasheet
364Kb / 22P
[Old version datasheet]   1-廓 SPDT ANALOG SWITCH
TS5A3159-Q1 TI1-TS5A3159-Q1_14 Datasheet
961Kb / 26P
[Old version datasheet]   1-廓 SPDT ANALOG SWITCH
logo
SG Micro Corp
SGM4157 SGMICRO-SGM4157 Datasheet
407Kb / 10P
   SPDT 1廓 Analog Switch
logo
Texas Instruments
TS5A3159 TI-TS5A3159_15 Datasheet
989Kb / 29P
[Old version datasheet]   TS5A3159 1-廓 SPDT Analog Switch
logo
Fairchild Semiconductor
FSA4157 FAIRCHILD-FSA4157_07 Datasheet
297Kb / 12P
   Low-Voltage, 1廓 SPDT Analog Switch
FSA4157A FAIRCHILD-FSA4157A_12 Datasheet
635Kb / 12P
   Low-Voltage, 1廓 SPDT Analog Switch
logo
SG Micro Corp
SGM4157YC SGMICRO-SGM4157YC Datasheet
436Kb / 10P
   SPDT 0.8廓 Analog Switch
logo
Unisonic Technologies
U7SB3157 UTC-U7SB3157 Datasheet
198Kb / 7P
   10-廓 SPDT Analog Switch
logo
Texas Instruments
TS5A3157 TI1-TS5A3157_14 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   10-廓 SPDT ANALOG SWITCH
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOZ6135 AOSMD-AOZ6135 Datasheet
454Kb / 11P
   High Performance, Low RON, 1廓 SPDT Analog Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com