công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N5400 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện 1N5400
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

1N5400 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components

  1N5400 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components 1N5400 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components 1N5400 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1N5400 thru 1N5408
1
100
4
0
50
100
150
8
Figure 5
Peak Forward Surge Current
Peak Forward Surge Current - Amperesversus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles
Amps
Cycles
2
6
10
20
60 80
40
200
250
300
Figure 4
Typical Reverse Characteristics
Instantaneous Reverse Leakage Current - MicroAmperesversus
Percent Of Rated Peak Reverse Voltage - Volts
Volts
4
6
20
10
µAmps
20
120
40
60
80
100
.01
.02
.04
.06
.1
.2
.4
.6
1
2
TA=25
°C
40
60
100
140
www.mccsemi.com
MCC


Số phần tương tự - 1N5400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
1N5400 MOTOROLA-1N5400 Datasheet
44Kb / 2P
   STANDARD RECOVERY RECTIFIERS 50-1000 VOLTS 3.0 AMPERE
logo
Taiwan Semiconductor Co...
1N5400 TSC-1N5400 Datasheet
228Kb / 2P
   3.0 AMPS. Silicon Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
1N5400 DIOTEC-1N5400 Datasheet
61Kb / 2P
   Si-Rectifiers - Si-Gleichrichter
logo
Taiwan Memory Technolog...
1N5400 TMT-1N5400 Datasheet
173Kb / 4P
   3A, 50V - 1000V Silicon Rectifiers
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
1N5400 SAMYANG-1N5400 Datasheet
457Kb / 2P
   PLASTIC SILICON RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - 1N5400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Commercial Compon...
1N5400 MCC-1N5400_11 Datasheet
503Kb / 4P
   3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N5400 MCC-1N5400_13 Datasheet
525Kb / 4P
   3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1N5400 YFWDIODE-1N5400 Datasheet
94Kb / 3P
   3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
1N5400-DO27 YFWDIODE-1N5400-DO27 Datasheet
432Kb / 3P
   3 Amp Rectifier 50 - 1000 Volts
logo
Bruckewell Technology L...
KBP306 BWTECH-KBP306 Datasheet
132Kb / 2P
   3 Amp Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts
logo
Micro Commercial Compon...
S3M-TP MCC-S3M-TP Datasheet
530Kb / 4P
   3 Amp Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
S3A MCC-S3A Datasheet
97Kb / 3P
   3 Amp Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
S3B-TP MCC-S3B-TP Datasheet
530Kb / 4P
   3 Amp Silicon Rectifier 50 to 1000 Volts
1N5400GP MCC-1N5400GP_11 Datasheet
445Kb / 4P
   3 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
1N5400GP MCC-1N5400GP_13 Datasheet
464Kb / 4P
   3 Amp Glass Passivated Rectifier 50 - 1000 Volts
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com