công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS3A24159 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TS3A24159
Giải thích chi tiết về linh kiện  TS3A24159 0.3-廓 2-Channel SPDT Bidirectional Analog Switch Dual-Channel 2:1 Multiplexer and Demultiplexer
Download  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TS3A24159 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TS3A24159_15 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TS3A24159_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TS3A24159_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TS3A24159_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TS3A24159_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TS3A24159_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TS3A24159_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TS3A24159_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TS3A24159_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 32 page
background image
COM1
V
CC
NO1
IN1
NC1
NO2
COM2
IN2
NC2
GND
10
9
8
7
6
1
2
3
4
5
V
CC
NO1
COM1
IN1
NC1
1
2
3
4
5
NO2
COM2
IN2
NC2
GND
10
9
8
7
6
TS3A24159
www.ti.com
SCDS238D – MARCH 2007 – REVISED JULY 2015
5 Pin Configuration and Functions
DGS Package
DRC Package
10-Pin VSSOP
10-Pin VSON
Top View
Top View
Pin Functions - VSSOP and VSON
PIN
I/O
DESCRIPTION
NO.
NAME
1
VCC
Power Supply
2
NO1
I/O
Normally Open Signal Path
3
COM1
I/O
Common Signal Path
4
IN1
I
Digital Control to Connect COM to NO or NC
5
NC1
I/O
Normally Closed Signal Path
6
GND
Ground
7
NC2
I/O
Normally Closed Signal Path
8
IN2
I
Digital Control to Connect COM to NO or NC
9
COM2
I/O
Common Signal Path
10
NO2
I/O
Normally Open Signal Path
Copyright © 2007–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: TS3A24159


Số phần tương tự - TS3A24159_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A24159 TI1-TS3A24159_14 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   0.3-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results

Mô tả tương tự - TS3A24159_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TS3A24159 TI-TS3A24159_08 Datasheet
895Kb / 25P
[Old version datasheet]   0.3-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24159 TI1-TS3A24159_14 Datasheet
1Mb / 31P
[Old version datasheet]   0.3-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24159 TI-TS3A24159 Datasheet
476Kb / 21P
[Old version datasheet]   0.3-W DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24157 TI-TS3A24157_09 Datasheet
768Kb / 24P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24157 TI1-TS3A24157_14 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24157 TI-TS3A24157_1 Datasheet
756Kb / 24P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24157 TI-TS3A24157 Datasheet
790Kb / 25P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24157 TI-TS3A24157_15 Datasheet
1,017Kb / 26P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS3A24157 TI-TS3A24157_10 Datasheet
743Kb / 24P
[Old version datasheet]   0.65-廓 DUAL SPDT ANALOG SWITCH DUAL-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
TS5A9411 TI-TS5A9411_09 Datasheet
613Kb / 22P
[Old version datasheet]   10-廓 SPDT ANALOG SWITCH SINGLE-CHANNEL 2:1 MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com