công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12N8W6C bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - HB Electronic Components

tên linh kiện SS12N8W6C
Giải thích chi tiết về linh kiện  High radiometric power per LED
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HB [HB Electronic Components]
Trang chủ  http://www.hebeiltd.com.cn
Logo HB - HB Electronic Components

SS12N8W6C bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - HB Electronic Components

  SS12N8W6C Datasheet HTML 1Page - HB Electronic Components SS12N8W6C Datasheet HTML 2Page - HB Electronic Components SS12N8W6C Datasheet HTML 3Page - HB Electronic Components SS12N8W6C Datasheet HTML 4Page - HB Electronic Components SS12N8W6C Datasheet HTML 5Page - HB Electronic Components SS12N8W6C Datasheet HTML 6Page - HB Electronic Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Part No.:
Electrical and optical characteristics (Ta = 25℃)
Value
Parameter
Symbol
Test
Condition
Min.
Typ.
Max.
Unit
Forward Voltage
VF
22.5
V
Luminous Flux
Φv
800
----
lm
Viewing Angle
2θ1/2
----
120
----
Deg.
Color Temperature
CCT
IF = 350mA
5000
-----
6500
K
Thermal Resistance
Rj
-----
3
℃/W
Luminous Flux Bins(Ta = 25℃)
Unit: lm
Bin
B2
C2
D2
Min
600
700
800
Max
700
800
900
Chromaticity Coordinates Ranks(IF=350mA
Ta=25℃)
Bin
x1
y1
x2
y2
x3
y3
x4
y4
PT1
0.3384
0.3650
0.3381
0.3550
0.3461
0.3617
0.3469
0.3717
PT2
0.3381
0.3550
0.3378
0.3451
0.3453
0.3518
0.3461
0.3617
PT3
0.3378
0.3451
0.3374
0.3352
0.3444
0.3418
0.3453
0.3518
PT4
0.3374
0.3352
0.3371
0.3252
0.3436
0.3318
0.3444
0.3418
PV1
0.3300
0.3584
0.3302
0.3484
0.3381
0.3550
0.3384
0.3650
PV2
0.3302
0.3484
0.3303
0.3384
0.3378
0.3451
0.3381
0.3550
PV3
0.3303
0.3384
0.3304
0.3285
0.3374
0.3352
0.3378
0.3451
PV4
0.3304
0.3285
0.3306
0.3185
0.3371
0.3252
0.3374
0.3352
PW1
0.3236
0.3534
0.3242
0.3434
0.3302
0.3484
0.3300
0.3584
PW2
0.3242
0.3434
0.3247
0.3335
0.3303
0.3384
0.3302
0.3484
PW3
0.3247
0.3335
0.3253
0.3235
0.3304
0.3285
0.3303
0.3384
PW4
0.3253
0.3235
0.3258
0.3136
0.3306
0.3185
0.3304
0.3285
PX1
0.3173
0.3484
0.3182
0.3385
0.3242
0.3434
0.3236
0.3534
PX2
0.3182
0.3385
0.3191
0.3286
0.3247
0.3335
0.3242
0.3434
PX3
0.3191
0.3286
0.3201
0.3186
0.3253
0.3235
0.3247
0.3335
PX4
0.3201
0.3186
0.3210
0.3086
0.3258
0.3136
0.3253
0.3235
PY1
0.3109
0.3434
0.3122
0.3335
0.3182
0.3385
0.3173
0.3484
PY2
0.3122
0.3335
0.3135
0.3236
0.3191
0.3286
0.3182
0.3385
PY3
0.3135
0.3236
0.3149
0.3136
0.3201
0.3186
0.3191
0.3286
PY4
0.3149
0.3136
0.3162
0.3037
0.3210
0.3086
0.3201
0.3186
SPECIFICATION
Hebei I.T. (Shanghai) Co., Lt d.
Page 3 of 6
Rev:B/3
www.ledz.com
SS1 2N8W6 C


Số phần tương tự - SS12N8W6C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HB Electronic Component...
SS12N8W3C HB-SS12N8W3C Datasheet
898Kb / 7P
   High radiometric power per LED
More results

Mô tả tương tự - SS12N8W6C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HB Electronic Component...
3VAC9CW6 HB-3VAC9CW6 Datasheet
109Kb / 3P
   High radiometric power per LED
4VAC13CW3 HB-4VAC13CW3 Datasheet
902Kb / 7P
   High radiometric power per LED
SR12N3W3C HB-SR12N3W3C Datasheet
636Kb / 7P
   High radiometric power per LED
3VAC9CW3 HB-3VAC9CW3 Datasheet
105Kb / 3P
   High radiometric power per LED
SG7N50W6-1500MA HB-SG7N50W6-1500MA Datasheet
200Kb / 6P
   High radiometric power per LED
RG3N7W6-750MA HB-RG3N7W6-750MA Datasheet
383Kb / 6P
   High radiometric power per LED
SS12N7W6C HB-SS12N7W6C Datasheet
772Kb / 6P
   High radiometric power per LED
LM-W6-60X10-1W HB-LM-W6-60X10-1W Datasheet
349Kb / 6P
   High radiometric power per LED
SS12N8W3C HB-SS12N8W3C Datasheet
898Kb / 7P
   High radiometric power per LED
SG7N40W6-1400MA HB-SG7N40W6-1400MA Datasheet
322Kb / 6P
   High radiometric power per LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com