công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12N8W3C bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - HB Electronic Components

tên linh kiện SS12N8W3C
Giải thích chi tiết về linh kiện  High radiometric power per LED
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HB [HB Electronic Components]
Trang chủ  http://www.hebeiltd.com.cn
Logo HB - HB Electronic Components

SS12N8W3C bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - HB Electronic Components

  SS12N8W3C Datasheet HTML 1Page - HB Electronic Components SS12N8W3C Datasheet HTML 2Page - HB Electronic Components SS12N8W3C Datasheet HTML 3Page - HB Electronic Components SS12N8W3C Datasheet HTML 4Page - HB Electronic Components SS12N8W3C Datasheet HTML 5Page - HB Electronic Components SS12N8W3C Datasheet HTML 6Page - HB Electronic Components SS12N8W3C Datasheet HTML 7Page - HB Electronic Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Part No.:
Note
1. Flux is measured with an accuracy of ±15%
2. Chromaticity Coordinates (x,y) is measured with an accuracy of ±0.01
3. Forward Voltage is measured with an accuracy of ± 0.2V
4. It is strongly recommended that the temperature of lead be not higher than 70
oC
WE1
WE2
WE3
WE4
WF1
WF2
WF3
WF4
WG1
WG2
WG3
WG4
WH1
WH2
WH3
WH4
WI1
WI2
WI3
WI4
WJ1
WJ2
WJ3
WJ4
WK1
WK2
WK3
WK4
WL1
WL2
WL3
WL4
WM1
WM2
WM3
WM4
WN1
WN2
WN3
WN4
WO1
WO2
WO3
WO4
WP1
WP2
WP3
WP4
X
Y
0.390 0.400
0.410
0.420 0.430 0.440
0.450 0.460
0.470 0.480 0.490
0.370
0.380
0.390
0.400
0.410
0.420
0.430
0.440
0.360
Blackbody Curve
SPECIFICATION
Hebei I.T. (Shanghai) Co., Lt d.
Page 5 of 7
Rev:B/3
www.ledz.com
SS1 2N8W3C


Số phần tương tự - SS12N8W3C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HB Electronic Component...
SS12N8W6C HB-SS12N8W6C Datasheet
792Kb / 6P
   High radiometric power per LED
More results

Mô tả tương tự - SS12N8W3C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HB Electronic Component...
3VAC9CW6 HB-3VAC9CW6 Datasheet
109Kb / 3P
   High radiometric power per LED
4VAC13CW3 HB-4VAC13CW3 Datasheet
902Kb / 7P
   High radiometric power per LED
SR12N3W3C HB-SR12N3W3C Datasheet
636Kb / 7P
   High radiometric power per LED
3VAC9CW3 HB-3VAC9CW3 Datasheet
105Kb / 3P
   High radiometric power per LED
SG7N50W6-1500MA HB-SG7N50W6-1500MA Datasheet
200Kb / 6P
   High radiometric power per LED
RG3N7W6-750MA HB-RG3N7W6-750MA Datasheet
383Kb / 6P
   High radiometric power per LED
SS12N7W6C HB-SS12N7W6C Datasheet
772Kb / 6P
   High radiometric power per LED
SS12N8W6C HB-SS12N8W6C Datasheet
792Kb / 6P
   High radiometric power per LED
LM-W6-60X10-1W HB-LM-W6-60X10-1W Datasheet
349Kb / 6P
   High radiometric power per LED
SG7N40W6-1400MA HB-SG7N40W6-1400MA Datasheet
322Kb / 6P
   High radiometric power per LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com