công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12N7W6C bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - HB Electronic Components

tên linh kiện SS12N7W6C
Giải thích chi tiết về linh kiện  High radiometric power per LED
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HB [HB Electronic Components]
Trang chủ  http://www.hebeiltd.com.cn
Logo HB - HB Electronic Components

SS12N7W6C bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - HB Electronic Components

  SS12N7W6C Datasheet HTML 1Page - HB Electronic Components SS12N7W6C Datasheet HTML 2Page - HB Electronic Components SS12N7W6C Datasheet HTML 3Page - HB Electronic Components SS12N7W6C Datasheet HTML 4Page - HB Electronic Components SS12N7W6C Datasheet HTML 5Page - HB Electronic Components SS12N7W6C Datasheet HTML 6Page - HB Electronic Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Part No.:
SS1 2N7W6 C
Features:
High radiometric power per LED
Very long operating life
(up to 100K hours)
Low voltage DC operated
More Energy Efficient than Incandescent
and most Halogen lamps
Good color uniformity
NO UV
Superior ESD protection
Easy installation with Screws
High Heat dissipstion Efficiency
Typical Applications:
Reading lights(car,bus,aircraft)
Portable(flashlight,bicycle)
Automotive Exterior(Stop-Tail-Turn,
CHMSL,Mirror Side Repeat)
Decorative/Entertainment
Dental curing lights
Uplighters/Downlighters
Bollards/Security/Garden
Cove/Undershelf/Task
Indoor/Outdoor Commercial and Residential Architectural
Automotive Ext(stop-Tail-Turn)
Street Lamp
NOTE:
All dimensions are millimeter.
Tolerance is ±0.1mm unless otherwise noted.
It is strongly recommended that the temperature of
lead be not higher than 70℃.
The appearance and specifications of the product may
be modified for improvement without notice.
+
-
sunpu
SPECIFICATION
Hebei I.T. (Shanghai) Co., Lt d.
Page 1 of 6
Rev:B/3
www.ledz.com


Số phần tương tự - SS12N7W6C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HB Electronic Component...
SS12N7W3C HB-SS12N7W3C Datasheet
867Kb / 7P
   High radiometric power per LED
More results

Mô tả tương tự - SS12N7W6C

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HB Electronic Component...
3VAC9CW6 HB-3VAC9CW6 Datasheet
109Kb / 3P
   High radiometric power per LED
4VAC13CW3 HB-4VAC13CW3 Datasheet
902Kb / 7P
   High radiometric power per LED
SR12N3W3C HB-SR12N3W3C Datasheet
636Kb / 7P
   High radiometric power per LED
3VAC9CW3 HB-3VAC9CW3 Datasheet
105Kb / 3P
   High radiometric power per LED
SG7N50W6-1500MA HB-SG7N50W6-1500MA Datasheet
200Kb / 6P
   High radiometric power per LED
RG3N7W6-750MA HB-RG3N7W6-750MA Datasheet
383Kb / 6P
   High radiometric power per LED
SS12N8W6C HB-SS12N8W6C Datasheet
792Kb / 6P
   High radiometric power per LED
LM-W6-60X10-1W HB-LM-W6-60X10-1W Datasheet
349Kb / 6P
   High radiometric power per LED
SS12N8W3C HB-SS12N8W3C Datasheet
898Kb / 7P
   High radiometric power per LED
SG7N40W6-1400MA HB-SG7N40W6-1400MA Datasheet
322Kb / 6P
   High radiometric power per LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com