công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TD3041 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Solid State Optronic

tên linh kiện TD3041
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zero Volt Switching
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSOUSA [Solid State Optronic]
Trang chủ  http://www.ssousa.com
Logo SSOUSA - Solid State Optronic

TD3041 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Solid State Optronic

  TD3041 Datasheet HTML 1Page - Solid State Optronic TD3041 Datasheet HTML 2Page - Solid State Optronic TD3041 Datasheet HTML 3Page - Solid State Optronic TD3041 Datasheet HTML 4Page - Solid State Optronic TD3041 Datasheet HTML 5Page - Solid State Optronic TD3041 Datasheet HTML 6Page - Solid State Optronic TD3041 Datasheet HTML 7Page - Solid State Optronic TD3041 Datasheet HTML 8Page - Solid State Optronic TD3041 Datasheet HTML 9Page - Solid State Optronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
© 2013 Solid State Optronics • San José, CA
www.ssousa.com • +1.408.293.4600
Page 4 of 9
TD3041 /H/S/TR
Rev 2.00 (11/12/2013)
001674
TD3041
Zero Volt Switching
400V
Triac Driver
Process
Step
Description
Parameter
A
Preheat Start Temperature (ºC)
150ºC
B
Preheat Finish Temperature (ºC)
180ºC
C
Preheat Time (s)
90 - 120s
D
Melting Temperature (ºC)
230ºC
E
Time above Melting Temperature (s)
30s
F
Peak Temperature, at Terminal (ºC)
260ºC
G
Dwell Time at Peak Temperature (s)
10s
H
Cool-down (ºC/s)
<6ºC/s
TD3041 Solder Temperature Profile Recommendations
(1) Infrared Reflow:
Refer to the following figure as an example of an optimal temperature profile for single occurrence infrared reflow.
Soldering process should not exceed temperature or time limits expressed herein. Surface temperature of device
package should not exceed 250ºC:
A
B
C
D
F
E
G
H
(2) Wave Solder:
(3) Hand Solder:
Maximum Temperature:
260ºC
(at terminal)
Maximum Time:
10s
Pre-heating:
100 - 150ºC (30 - 90s)
Single Occurrence
Maximum Temperature:
350ºC
(at tip of soldering iron)
Maximum Time:
3s
Single Occurrence
Figure 1


Số phần tương tự - TD3041

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid State Optronic
TD3042 SSOUSA-TD3042 Datasheet
594Kb / 5P
   Zero-Volt Switching
TD3043 SSOUSA-TD3043 Datasheet
336Kb / 4P
   Zero-Volt Switching Triac Driver
More results

Mô tả tương tự - TD3041

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid State Optronic
TD3081 SSOUSA-TD3081 Datasheet
436Kb / 9P
   Zero Volt Switching
TD3062 SSOUSA-TD3062 Datasheet
448Kb / 9P
   Zero-Volt Switching
TD3042 SSOUSA-TD3042 Datasheet
594Kb / 5P
   Zero-Volt Switching
S106 SSOUSA-S106_15 Datasheet
235Kb / 5P
   Zero-Volt Cross Switching
S112-X SSOUSA-S112-X Datasheet
347Kb / 8P
   Zero-Volt Cross Switching
S942-X SSOUSA-S942-X Datasheet
275Kb / 7P
   Zero-Volt Cross Switching
S108-X SSOUSA-S108-X Datasheet
440Kb / 8P
   Zero-Volt Cross Switching
S109 SSOUSA-S109 Datasheet
247Kb / 8P
   Zero-Volt Cross Switching
S842 SSOUSA-S842_15 Datasheet
212Kb / 5P
   Zero-Volt Cross Switching
S109-X SSOUSA-S109-X Datasheet
275Kb / 8P
   Zero-Volt Cross Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com