công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4863G-D16-T bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện LM4863G-D16-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL 2.2W AUDIO AMPLIFIER PLUS STEREO HEADPHONE FUNCTION
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

LM4863G-D16-T bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Unisonic Technologies

Back Button LM4863G-D16-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies LM4863G-D16-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies LM4863G-D16-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies LM4863G-D16-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies LM4863G-D16-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies LM4863G-D16-T Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies LM4863G-D16-T Datasheet HTML 10Page - Unisonic Technologies LM4863G-D16-T Datasheet HTML 11Page - Unisonic Technologies LM4863G-D16-T Datasheet HTML 12Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
LM4863
CMOS IC
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
9 of 12
www.unisonic.com.tw
QW-R107-027.E
TYPICAL CHARACTERISTICS(Cont.)
THD+N vs Output Power
10m
0.01
1
10
0.1
0.1
12
Level (W)
THD+N vs Frequency
20
0.01
1
10
0.1
100
1k
10k 20k
VDD=-3.3V, AVD= -2
RL=4Ω
f=20Hz
f=1kHz
VDD=3.3V, AVD=-2
POUT=750mW, RL=4Ω
f=20kHz
Frequency (Hz)
0
10
0
800
1000
600
20
Output Power vs Load Resistance
400
30
Load Resistance (Ω)
200
40
0
250
0
600
800
400
500
Power Dissipation vs Supply Voltage
200
750
1000
Power Out (mW)
THD+N=10%
VDD=3.3V, AV= -1
f=1kHz, BW<80kHz
THD+N=1%
VDD=3.3V
Single-ended
16Ω


Số phần tương tự - LM4863G-D16-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LM4863G-D16-T UTC-LM4863G-D16-T Datasheet
413Kb / 12P
   DUAL 2.2W AUDIO AMPLIFIER PLUS STEREO HEADPHONE FUNCTION
More results

Mô tả tương tự - LM4863G-D16-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kingbor Technology Co
KB4863 KINGBOR-KB4863 Datasheet
600Kb / 19P
   Dual 2.2W Audio Amplifier Plus Stereo Headphone Function
logo
National Semiconductor ...
LM4863 NSC-LM4863 Datasheet
513Kb / 16P
   Dual 2.2W Audio Amplifier Plus Stereo Headphone Function
logo
Unisonic Technologies
L4863 UTC-L4863 Datasheet
449Kb / 10P
   DUAL 2.2W AUDIO AMPLIFIER PLUS STEREO HEADPHONE FUNCTION
LM4863 UTC-LM4863 Datasheet
347Kb / 11P
   DUAL 2.2W AUDIO AMPLIFIER PLUS STEREO HEADPHONE FUNCTION
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HM4863 HMSEMI-HM4863 Datasheet
1Mb / 21P
   Dual 2.2W Audio Amplifier Plus Stereo Headphone Function
logo
National Semiconductor ...
LM4863 NSC-LM4863_06 Datasheet
1Mb / 21P
   Dual 2.2W Audio Amplifier Plus Stereo Headphone Function
logo
Unisonic Technologies
PA4863 UTC-PA4863_15 Datasheet
475Kb / 12P
   DUAL 2.2W AUDIO AMPLIFIER PLUS STEREO HEADPHONE FUNCTION
PA4863 UTC-PA4863 Datasheet
417Kb / 11P
   DUAL 2.2W AUDIO AMPLIFIER PLUS STEREO HEADPHONE FUNCTION
L4863 UTC-L4863_07 Datasheet
219Kb / 10P
   DUAL 2.2W AUDIO AMPLIFIER PLUS STEREO HEADPHONE FUNCTION
LM4863 UTC-LM4863_16 Datasheet
413Kb / 12P
   DUAL 2.2W AUDIO AMPLIFIER PLUS STEREO HEADPHONE FUNCTION
logo
Texas Instruments
LM4863LQ TI1-LM4863LQ Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   Dual 2.2W Audio Amplifier Plus Stereo Headphone Function
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com