công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UA7524G-S08-T bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện UA7524G-S08-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER FACTOR CORRECTOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

UA7524G-S08-T bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  UA7524G-S08-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies UA7524G-S08-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies UA7524G-S08-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies UA7524G-S08-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies UA7524G-S08-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
UA7524
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R114-002.Ea
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Cont.)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Input Low Clamp Voltage
VIC(L)
IDET=0mA
0.95
V
Input High Clamp Voltage
VIC(H)
IDET=3mA
6.1
7.1
V
Input Current
IIN
0.8V<VDET<6V
5
μA
Input Clamp Diode Current
II(CD)
VDET<0.9V,VDET>6V
3
mA
OUTPUT SECTION
Output Voltage(High)
VO(H)
IOUT=-10mA,VCC=12V
7
9
V
Output Voltage(low)
VO(L)
IOUT =10mA,VCC=12V
0.8
1.8
V
Rising Time
tR
CL=1000pF
100
200
ns
Failing Time
tF
CL=1000pF
90
200
ns
SELF-START SECTION
Self Starting Time
tSS
12
μs
Note: 1. Reference can not be tested on the PKG
2. GV=VO(M)/(VI(M1)*(VI(M2)-VREF))


Số phần tương tự - UA7524G-S08-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
UA7524G-S08-T UTC-UA7524G-S08-T Datasheet
204Kb / 5P
   POWER FACTOR CONTROLLER
More results

Mô tả tương tự - UA7524G-S08-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
L8562 UTC-L8562_15 Datasheet
266Kb / 6P
   POWER FACTOR CORRECTOR
logo
STMicroelectronics
L6560 STMICROELECTRONICS-L6560 Datasheet
123Kb / 11P
   POWER FACTOR CORRECTOR
June 2000
L4981AD013TR STMICROELECTRONICS-L4981AD013TR Datasheet
2Mb / 16P
   POWER FACTOR CORRECTOR
logo
Unisonic Technologies
L8561 UTC-L8561 Datasheet
224Kb / 5P
   POWER FACTOR CORRECTOR
logo
AUK corp
S6500 AUK-S6500 Datasheet
492Kb / 7P
   POWER FACTOR CORRECTOR
logo
STMicroelectronics
L4981A STMICROELECTRONICS-L4981A Datasheet
228Kb / 17P
   POWER FACTOR CORRECTOR
September 1998
EVAL6561-80 STMICROELECTRONICS-EVAL6561-80 Datasheet
180Kb / 13P
   POWER FACTOR CORRECTOR
E-L6561D013TR STMICROELECTRONICS-E-L6561D013TR Datasheet
180Kb / 13P
   POWER FACTOR CORRECTOR
L4981A STMICROELECTRONICS-L4981A_01 Datasheet
2Mb / 16P
   POWER FACTOR CORRECTOR
logo
Unisonic Technologies
8561 UTC-8561 Datasheet
162Kb / 6P
   POWER FACTOR CORRECTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com