công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC1845A-SP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện UC1845A-SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  UC1845A-SP QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

UC1845A-SP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  UC1845A-SP_15 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UC1845A-SP_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UC1845A-SP_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UC1845A-SP_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UC1845A-SP_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UC1845A-SP_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UC1845A-SP_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UC1845A-SP_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UC1845A-SP_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 28 page
background image
2
3
4
5
6
7
8
9
Gnd
Output
V
CC
V
REF
R /C
T
T
I
SENSE
V
FB
Comp
1
10
NC
NC
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
14
15
16
17
18
19
20
V
FB
N/C
I
SENSE
N/C
N/C
Output
N/C
V
C
V
CC
N/C
1
2
3
4
5
6
7
8
Gnd
Output
V
CC
V
REF
R /C
T
T
I
SENSE
V
FB
Comp
UC1845A-SP
www.ti.com
SLUSC14 – MAY 2015
6 Device Comparison Table
PART NO.
UVLO ON
UVLO OFF
MAXIMUM DUTY CYCLE
UC1842A
16 V
10 V
<100%
UC1843A
8.5 V
7.9 V
<100%
UC1844A
16 V
10 V
<50%
UC1845A
8.5 V
7.9 V
<50%
7 Pin Configuration and Functions
JG Package
FK Package
8-Pin CDIP
20-Pin LCCC
Top View
Top View
HKU Package
10-Pin CFP
Top View
Pin Functions
PIN
I/O
DESCRIPTION
NAME
CDIP
LCCC
CFP
Comp
1
2
1
I
Error amplifier output
VFB
2
5
2
I
Voltage feedback input to error amplifier
ISENSE(C/S)
3
7
3
I
Current sense comparator input pin
RT/CT
4
10
4
I
RC time constant input to oscillator
1, 3, 4, 6, 8, 9,
NC
5, 6
No connect
11, 14, 16, 19
Pwr Gnd
12
Output section ground
Gnd
5
13
7
Ground
Output
6
15
8
O
Regulated output
VC
17
Output section supply voltage
VCC
7
18
9
Unregulated supply voltage
VREF
8
20
10
O
5-V internally generated reference
Copyright © 2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: UC1845A-SP


Số phần tương tự - UC1845A-SP_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1845A-SP TI1-UC1845A-SP Datasheet
938Kb / 28P
[Old version datasheet]   QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
More results

Mô tả tương tự - UC1845A-SP_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1843B-SP TI-UC1843B-SP_V02 Datasheet
3Mb / 31P
[Old version datasheet]   UC1843B-SP QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1843B-SP TI-UC1843B-SP_V01 Datasheet
3Mb / 27P
[Old version datasheet]   UC1843B-SP QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1843B-SP TI1-UC1843B-SP Datasheet
3Mb / 27P
[Old version datasheet]   QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1845A-SP TI1-UC1845A-SP Datasheet
938Kb / 28P
[Old version datasheet]   QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1842A-SP TI1-UC1842A-SP_15 Datasheet
964Kb / 30P
[Old version datasheet]   QML Class V, Current-Mode PWM Controller
UC1842A-SP TI1-UC1842A-SP_16 Datasheet
998Kb / 31P
[Old version datasheet]   QML Class V, Current-Mode PWM Controller
UC1843-SP TI-UC1843-SP_15 Datasheet
283Kb / 13P
[Old version datasheet]   QML CLASS V, CURRENT-MODE PWM CONTROLLER
UC1825B-SP TI-UC1825B-SP_V01 Datasheet
4Mb / 31P
[Old version datasheet]   UC1825B-SP Class-V, Radiation Hardened High-Speed PWM Controller
UC1825B-SP TI-UC1825B-SP_V02 Datasheet
4Mb / 31P
[Old version datasheet]   UC1825B-SP Class-V, Radiation Hardened High-Speed PWM Controller
UC1846-SP TI1-UC1846-SP_16 Datasheet
644Kb / 29P
[Old version datasheet]   Class-V, Radiation Hardened PWM Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com