công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC1843-SP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện UC1843-SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  QML CLASS V, CURRENT-MODE PWM CONTROLLER
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

UC1843-SP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  UC1843-SP_15 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments UC1843-SP_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments UC1843-SP_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments UC1843-SP_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UC1843-SP_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UC1843-SP_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UC1843-SP_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UC1843-SP_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UC1843-SP_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
COMP
V
FB
I
SENSE
R /C
T
T
V
REF
V
C
OUTPUT
PWR GROUND
V
CC
GROUND
½
½
1803
m
m
UC1843-SP
www.ti.com
SLUS981 – MARCH 2010
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
UNIT
Low impedance source
30 V
Supply voltage
ICC < 30 mA
Self Limiting
Output current
±1 A
Output energy (capacitive load)
5 mJ
Analog inputs (Pins 2, 3)
–0.3 V to 6.3 V
Error amp output sink current
10 mA
Storage temperature range
–65°C to 150°C
Junction temperature range
–55°C to 150°C
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Link(s): UC1843-SP


Số phần tương tự - UC1843-SP_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1843-DIE TI-UC1843-DIE Datasheet
54Kb / 4P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC1843-DIE TI-UC1843-DIE_15 Datasheet
44Kb / 4P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC1843-HIREL TI1-UC1843-HIREL Datasheet
214Kb / 10P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER (KNOWN GOOD DIE)
UC1843-HIREL TI-UC1843-HIREL_15 Datasheet
182Kb / 10P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER (KNOWN GOOD DIE)
More results

Mô tả tương tự - UC1843-SP_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1842A-SP TI1-UC1842A-SP_15 Datasheet
964Kb / 30P
[Old version datasheet]   QML Class V, Current-Mode PWM Controller
UC1842A-SP TI1-UC1842A-SP_16 Datasheet
998Kb / 31P
[Old version datasheet]   QML Class V, Current-Mode PWM Controller
UC1843B-SP TI1-UC1843B-SP Datasheet
3Mb / 27P
[Old version datasheet]   QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1845A-SP TI1-UC1845A-SP Datasheet
938Kb / 28P
[Old version datasheet]   QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1842A-SP TI1-UC1842A-SP Datasheet
650Kb / 15P
[Old version datasheet]   QML CLASS V, CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS
UC1843B-SP TI-UC1843B-SP_V02 Datasheet
3Mb / 31P
[Old version datasheet]   UC1843B-SP QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1845A-SP TI-UC1845A-SP_15 Datasheet
874Kb / 28P
[Old version datasheet]   UC1845A-SP QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1843B-SP TI-UC1843B-SP_V01 Datasheet
3Mb / 27P
[Old version datasheet]   UC1843B-SP QML Class V, Radiation Hardened Current-Mode PWM Controller
UC1846-SP TI1-UC1846-SP Datasheet
631Kb / 15P
[Old version datasheet]   RAD-TOLERANT CLASS-V, CURRENT-MODE PWM CONTROLLER
SE555-SP TI1-SE555-SP Datasheet
355Kb / 18P
[Old version datasheet]   QML CLASS V PRECISION TIMER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com