công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7C10-75AITE bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7C10-75AITE
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel TrenchPLUS standard level FET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK7C10-75AITE bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7C10-75AITE_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BUK7C10-75AITE_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
BUK7C10-75AITE_3
© NXP B.V. 2009. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 03 — 17 February 2009
8 of 15
NXP Semiconductors
BUK7C10-75AITE
N-channel TrenchPLUS standard level FET
Fig 5.
Output characteristics: drain current as a
function of drain-source voltage; typical values
Fig 6.
Drain-source on-state resistance as a function
of gate-source voltage; typical values
Fig 7.
Drain-source on-state resistance as a function
of drain current; typical values
Fig 8.
Normalized drain-source on-state resistance
factor as a function of junction temperature
03ni74
0
70
140
210
280
350
02468
10
VDS (V)
ID
(A)
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
20
label is VGS (V)
03ni76
6
10
14
18
510
15
20
VGS (V)
RDSon
(m
Ω)
03ni75
8
12
16
20
0
70
140
210
280
350
ID (A)
RDSon
(m
Ω)
VGS = 5.5 V 6 V 6.5 V
7 V
8 V
10 V
20 V
Tj (°C)
−60
180
120
060
03nb25
0.8
1.6
2.4
a
0


Số phần tương tự - BUK7C10-75AITE_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7C10-75AITE PHILIPS-BUK7C10-75AITE Datasheet
343Kb / 15P
   TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02-18 March 2003
BUK7C10-75AITE NXP-BUK7C10-75AITE Datasheet
237Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03-17 February 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7C10-75AITE NEXPERIA-BUK7C10-75AITE Datasheet
738Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03 - 17 February 2009
More results

Mô tả tương tự - BUK7C10-75AITE_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7108-40AIE PHILIPS-BUK7108-40AIE_15 Datasheet
209Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03-19 February 2009
BUK7909-75ATE PHILIPS-BUK7909-75ATE_15 Datasheet
235Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02-16 February 2009
BUK7907-40ATC NXP-BUK7907-40ATC Datasheet
240Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02-10 February 2009
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7905-40AIE NEXPERIA-BUK7905-40AIE Datasheet
721Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 05 - 10 February 2009
BUK7907-40ATC NEXPERIA-BUK7907-40ATC Datasheet
738Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02 - 10 February 2009
BUK7908-40AIE NEXPERIA-BUK7908-40AIE Datasheet
707Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03 - 17 February 2009
BUK7107-55ATE NEXPERIA-BUK7107-55ATE Datasheet
345Kb / 16P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02 - 19 February 2009
BUK7109-75AIE NEXPERIA-BUK7109-75AIE Datasheet
339Kb / 14P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02 - 10 February 2009
BUK7107-55AIE NEXPERIA-BUK7107-55AIE Datasheet
338Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02 - 10 February 2009
BUK7C10-75AITE NEXPERIA-BUK7C10-75AITE Datasheet
738Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 03 - 17 February 2009
logo
NXP Semiconductors
BUK7105-40ATE NXP-BUK7105-40ATE Datasheet
223Kb / 15P
   N-channel TrenchPLUS standard level FET
Rev. 02-10 February 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com