công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7Y6R0-60E bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7Y6R0-60E
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-channel 60 V, 6.0 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK7Y6R0-60E bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  BUK7Y6R0-60E_15 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BUK7Y6R0-60E_15 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BUK7Y6R0-60E_15 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BUK7Y6R0-60E_15 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BUK7Y6R0-60E_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7Y6R0-60E_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7Y6R0-60E_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7Y6R0-60E_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7Y6R0-60E_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
NXP Semiconductors
BUK7Y6R0-60E
N-channel 60 V, 6.0 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
BUK7Y6R0-60E
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2013. All rights reserved
Product data sheet
7 May 2013
3 / 13
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
Tj
junction temperature
-55
175
°C
Source-drain diode
IS
source current
Tmb = 25 °C
[1]
-
100
A
ISM
peak source current
pulsed; tp ≤ 10 µs; Tmb = 25 °C
-
482
A
Avalanche ruggedness
EDS(AL)S
non-repetitive drain-source
avalanche energy
ID = 100 A; Vsup ≤ 60 V; RGS = 50 Ω;
VGS = 60 V; Tj(init) = 25 °C; unclamped;
Fig. 3
[2][3]
-
127
mJ
[1] Continuous current is limited by package.
[2] Single-pulse avalanche rating limited by maximum junction temperature of 175 °C.
[3] Refer to application note AN10273 for further information.
003aai685
0
50
100
150
0
50
100
150
200
Tmb (°C)
ID
(A)
(1)
Fig. 1. Continuous drain current as a function of
mounting base temperature
Tmb (°C)
0
200
150
50
100
03aa16
40
80
120
Pder
(%)
0
Fig. 2. Normalized total power dissipation as a
function of mounting base temperature


Số phần tương tự - BUK7Y6R0-60E_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y6R0-60E NXP-BUK7Y6R0-60E Datasheet
299Kb / 13P
   N-channel 60 V, 6.0 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7Y6R0-60E NEXPERIA-BUK7Y6R0-60E Datasheet
736Kb / 13P
   N-channel 60 V, 6.0 mΩ standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
More results

Mô tả tương tự - BUK7Y6R0-60E_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
BUK7Y6R0-60E NXP-BUK7Y6R0-60E Datasheet
299Kb / 13P
   N-channel 60 V, 6.0 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK9Y6R0-60E PHILIPS-BUK9Y6R0-60E_15 Datasheet
307Kb / 13P
   N-channel 60 V, 6.0 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
8 May 2013
BUK9Y6R0-60E NXP-BUK9Y6R0-60E Datasheet
299Kb / 13P
   N-channel 60 V, 6.0 m廓 logic level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y59-60E PHILIPS-BUK7Y59-60E_15 Datasheet
321Kb / 13P
   N-channel 60 V, 59 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
BUK7Y43-60E NXP-BUK7Y43-60E Datasheet
294Kb / 13P
   N-channel 60 V, 43 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y59-60E NXP-BUK7Y59-60E Datasheet
321Kb / 13P
   N-channel 60 V, 59 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y8R7-60E NXP-BUK7Y8R7-60E Datasheet
341Kb / 12P
   N-channel 60 V, 8.7 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y43-60E PHILIPS-BUK7Y43-60E_15 Datasheet
303Kb / 13P
   N-channel 60 V, 43 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
BUK7Y15-60E NXP-BUK7Y15-60E Datasheet
350Kb / 13P
   N-channel 60 V, 15 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
20 February 2013
BUK7Y25-60E PHILIPS-BUK7Y25-60E_15 Datasheet
352Kb / 13P
   N-channel 60 V, 25 m廓 standard level MOSFET in LFPAK56
7 May 2013
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com