công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BUK7K6R8-40E bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BUK7K6R8-40E
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-channel 40 V, 6.8 m廓 standard level MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BUK7K6R8-40E bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button BUK7K6R8-40E_15 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BUK7K6R8-40E_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BUK7K6R8-40E_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BUK7K6R8-40E_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BUK7K6R8-40E_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BUK7K6R8-40E_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BUK7K6R8-40E_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BUK7K6R8-40E_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors BUK7K6R8-40E_15 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
NXP Semiconductors
BUK7K6R8-40E
Dual N-channel 40 V, 6.8 mΩ standard level MOSFET
BUK7K6R8-40E
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP N.V. 2013. All rights reserved
Product data sheet
6 November 2013
9 / 13
003aaj734
10
102
103
104
10-1
1
10
102
VDS(V)
C
(pF)
Ciss
Crss
Coss
Fig. 16. Input, output and reverse transfer capacitances
as a function of drain-source voltage; typical
values
003aaj735
0
10
20
30
40
0
0.3
0.6
0.9
1.2
VSD(V)
IS
(A)
Tj = 25 °C
Tj = 175°C
Fig. 17. Source current as a function of source-drain
voltage; typical values


Số phần tương tự - BUK7K6R8-40E_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7K6R8-40E NEXPERIA-BUK7K6R8-40E Datasheet
739Kb / 13P
   Dual N-channel 40 V, 6.8 m廓 standard level MOSFET
More results

Mô tả tương tự - BUK7K6R8-40E_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
BUK7K6R8-40E NEXPERIA-BUK7K6R8-40E Datasheet
739Kb / 13P
   Dual N-channel 40 V, 6.8 m廓 standard level MOSFET
BUK7K18-40E NEXPERIA-BUK7K18-40E Datasheet
744Kb / 13P
   Dual N-channel 40 V, 19 m廓 standard level MOSFET
BUK7K6R2-40E NEXPERIA-BUK7K6R2-40E Datasheet
763Kb / 13P
   Dual N-channel 40 V, 5.8 m廓 standard level MOSFET
BUK7K8R7-40E NEXPERIA-BUK7K8R7-40E Datasheet
763Kb / 13P
   Dual N-channel 40 V, 8.5 m廓 standard level MOSFET
logo
NXP Semiconductors
BUK7K6R2-40E PHILIPS-BUK7K6R2-40E_15 Datasheet
344Kb / 13P
   Dual N-channel 40 V, 5.8 m廓 standard level MOSFET
6 November 2013
BUK7K8R7-40E PHILIPS-BUK7K8R7-40E_15 Datasheet
344Kb / 13P
   Dual N-channel 40 V, 8.5 m廓 standard level MOSFET
6 November 2013
BUK7K18-40E PHILIPS-BUK7K18-40E_15 Datasheet
316Kb / 13P
   Dual N-channel 40 V, 19 m廓 standard level MOSFET
10 December 2013
PSMN2R2-40PS NXP-PSMN2R2-40PS Datasheet
213Kb / 13P
   N-channel 40 V 2.1 m廓 standard level MOSFET
Rev. 02-28 September 2009
PSMN2R2-40PS PHILIPS-PSMN2R2-40PS_15 Datasheet
278Kb / 13P
   N-channel 40 V 2.1 m廓 standard level MOSFET
22 February 2013
PSMN4R5-40PS NXP-PSMN4R5-40PS Datasheet
239Kb / 13P
   N-channel 40 V 4.6 m廓 standard level MOSFET
Rev. 02-25 June 2009
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com