công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM3281 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM3281
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM3281 3.3-V, 1.2-A, 6-MHz Miniature Step-Down DC-DC Converter for Wireless Connectivity Solutions
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM3281 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM3281_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM3281_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM3281_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM3281_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM3281_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM3281_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM3281_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM3281_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM3281_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 26 page
background image
Load Current (A)
0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
1
1.1 1.2 1.3 1.4
3.1
3.15
3.2
3.25
3.3
3.35
3.4
3.45
3.5
+3% Limit
-3% Limit
D010
VIN = 3.4 V
VIN = 3.8 V
VIN = 4.8 V
VIN = 5.5 V
Vin (V)
3.26
3.28
3.3
3.32
3.34
3.36
3.38
3.4
3.1
3.15
3.2
3.25
3.3
3.35
3.4
3.45
3.5
+3% Limit
-3% Limit
D008
Falling VIN
Rising VIN
Vin (V)
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
3.1
3.15
3.2
3.25
3.3
3.35
3.4
3.45
3.5
+3% Limit
-3% Limit
D009
IOUT = 30 mA
IOUT = 150 mA
IOUT = 600 mA
IOUT = 1200 mA
LM3281
www.ti.com
SNVSA38 – NOVEMBER 2014
Typical Characteristics (continued)
All curves are at TA = 25°C and VIN = 3.8 V, unless otherwise specified. CIN, COUT = 2.2 µF, CLOAD2 = 4.7 µF, CLOAD1 = 10 µF,
LSW = 0.47 µH.
IOUT = 30 mA
Figure 14. Analog Bypass Transition at Light Load vs VIN
Figure 15. Line Regulation vs Output Current
Figure 16. Load Regulation vs Output Current
Copyright © 2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM3281


Số phần tương tự - LM3281_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM3281YFQR TI1-LM3281YFQR Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   3.3-V, 1.2-A, 6-MHz Miniature Step-Down DC-DC Converter
More results

Mô tả tương tự - LM3281_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM3281 TI1-LM3281 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   3.3-V, 1.2-A, 6-MHz Miniature Step-Down DC-DC Converter
logo
Allegro MicroSystems
SI-8033JD ALLEGRO-SI-8033JD Datasheet
546Kb / 10P
   Step-Down to 3.3 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8033JF ALLEGRO-SI-8033JF Datasheet
335Kb / 9P
   Step-Down to 3.3 V, 1.5 A, DC/DC Converter
logo
ON Semiconductor
FAN8060 ONSEMI-FAN8060 Datasheet
488Kb / 14P
   1.2 MHz, 1 A Synchronous Step-Down DC/DC Regulator
Rev. 1.0.1
logo
Sanken electric
BR301 SANKEN-BR301 Datasheet
346Kb / 10P
   3.3 V, 1 A Non-Isolated Step Down DC/DC Converter Module
logo
Texas Instruments
LM3204 TI1-LM3204_16 Datasheet
950Kb / 24P
[Old version datasheet]   Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter
LM3200 TI1-LM3200 Datasheet
982Kb / 24P
[Old version datasheet]   Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter
LM3262 TI1-LM3262 Datasheet
2Mb / 41P
[Old version datasheet]   Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter
LM3218 TI1-LM3218 Datasheet
3Mb / 21P
[Old version datasheet]   Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter
LM3205 TI1-LM3205_16 Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   Miniature, Adjustable, Step-Down DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com