công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRLZ44NPBF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRLZ44NPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advnaced Process Technology
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLZ44NPBF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

  IRLZ44NPBF_15 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLZ44NPBF_15 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLZ44NPBF_15 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLZ44NPBF_15 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLZ44NPBF_15 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLZ44NPBF_15 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLZ44NPBF_15 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLZ44NPBF_15 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLZ44NPBF_15 Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
IRLZ44NPbF
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
VDS
L
D.U.T.
VDD
IAS
tp
0.01
RG
+
-
tp
VDS
IAS
VDD
V(BR)DSS
5.0 V
QG
QGS
QGD
VG
Charge
Fig 13a. Basic Gate Charge Waveform
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
Vs. Drain Current
Fig 13b. Gate Charge Test Circuit
5.0 V
0
100
200
300
400
500
25
50
75
100
125
150
175
J
A
Starting T , Junction Temperature (°C)
I
TOP
10A
17A
BOTTOM 25A
V
= 25V
D
DD


Số phần tương tự - IRLZ44NPBF_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRLZ44NPBF IRF-IRLZ44NPBF Datasheet
228Kb / 9P
   HEXFET Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - IRLZ44NPBF_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
International Rectifier
IRLZ44NSPBF IRF-IRLZ44NSPBF_15 Datasheet
345Kb / 11P
   Advnaced Process Technology
IRLZ44ZPBF IRF-IRLZ44ZPBF_15 Datasheet
387Kb / 12P
   Advnaced Process Technology
logo
Alliance Semiconductor ...
AS6C8016A ALSC-AS6C8016A Datasheet
469Kb / 12P
   Process Technology
logo
International Rectifier
IRF3205STRR IRF-IRF3205STRR Datasheet
618Kb / 11P
   Advanced Process Technology
IRF3205ZSTRLPBF IRF-IRF3205ZSTRLPBF Datasheet
385Kb / 12P
   Advanced Process Technology
IRL2203NSTRLPBF IRF-IRL2203NSTRLPBF Datasheet
295Kb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF640NS KERSEMI-IRF640NS Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFR48Z KERSEMI-IRFR48Z_15 Datasheet
1Mb / 12P
   Advanced Process Technology
IRLR2905Z KERSEMI-IRLR2905Z Datasheet
1Mb / 11P
   Advanced Process Technology
IRFZ24N KERSEMI-IRFZ24N Datasheet
741Kb / 8P
   Advanced Process Technology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com