công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM317AG-TQ3-T bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện LM317AG-TQ3-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

LM317AG-TQ3-T bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Unisonic Technologies

  LM317AG-TQ3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies LM317AG-TQ3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies LM317AG-TQ3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies LM317AG-TQ3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies LM317AG-TQ3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
LM317A
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
4 of 5
www.unisonic.com.tw
QW-R101-026.G
APPLICATION CIRCUITS
1
2
3
VOUT
R1
R2
VIN
C1
0.1μF
Co
1μF
I
ADJ
UTC LM317A
VOUT=1.25V×(1+R2/R1)+IADJ×R2
C1 is required when regulator is located an
appreciated distance from power supply. Co is
needed to improve transient response.
1
2
3
VOUT
VIN
D1 1N4002
720Ω
120Ω
1kΩ
1μF
TTL Level
signal
UTC
LM317A
Fig.1 Programmable voltage regulator
Fig.2 Regulator with On-off control
Fig.3 Soft Start Application
Fig.4 Constant Current Application


Số phần tương tự - LM317AG-TQ3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LM317AG-TQ3-T UTC-LM317AG-TQ3-T Datasheet
301Kb / 6P
   MEDIUM CURRENT 1.2V TO 37V ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM317AG-TQ3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LM317 UTC-LM317_15 Datasheet
284Kb / 5P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
LM317L UTC-LM317L_15 Datasheet
215Kb / 5P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SULM317 SECOS-SULM317 Datasheet
298Kb / 4P
   Adjustable Voltage Regulator
logo
Inchange Semiconductor ...
LM317K ISC-LM317K Datasheet
124Kb / 1P
   Adjustable Voltage Regulator
logo
E-Tech Electronics LTD
UC723 ETL-UC723 Datasheet
154Kb / 4P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Unisonic Technologies
UTCUC723 UTC-UTCUC723_V01 Datasheet
264Kb / 4P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Inchange Semiconductor ...
LM317T ISC-LM317T Datasheet
127Kb / 1P
   Adjustable Voltage Regulator
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
S3ULM317 SECOS-S3ULM317 Datasheet
298Kb / 4P
   Adjustable Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
UTCUC723 UTC-UTCUC723 Datasheet
222Kb / 4P
   ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
Semtech Corporation
LP2951 SEMTECH-LP2951 Datasheet
67Kb / 3P
   150mA ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com