công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM78XXG-T2Q-T bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện LM78XXG-T2Q-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

LM78XXG-T2Q-T bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Unisonic Technologies

Back Button LM78XXG-T2Q-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies LM78XXG-T2Q-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies LM78XXG-T2Q-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies LM78XXG-T2Q-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies LM78XXG-T2Q-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies LM78XXG-T2Q-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies LM78XXG-T2Q-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies LM78XXG-T2Q-T Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies LM78XXG-T2Q-T Datasheet HTML 10Page - Unisonic Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
LM78XX
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
6 of 13
www.unisonic.com.tw
QW-R101-006.U
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Cont.)
For UTC LM7808
(VIN =14V)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Output Voltage
VOUT
TJ =25°C, IOUT=5mA~ 1.0A
7.68
8.0
8.32
V
VIN =10.5V ~ 23V,
IOUT=5mA ~ 1.0A, PD≤15W
7.60
8.40
V
Dropout Voltage
VD
TJ =25°C
2.0
V
Load Regulation
VOUT
TJ =25°C,IOUT=5mA ~ 1.0A
80
mV
TJ =25°C,IOUT=0.25A ~ 0.75A
40
mV
Line regulation
VOUT
VIN =10.5V ~ 25V, TJ =25°C
80
mV
VIN =10.5V ~ 23V, TJ =25°C,IOUT=1.0A
80
mV
Quiescent Current
IQ
TJ =25°C, IOUT≤1.0A
8.0
mA
Quiescent Current Change
IQ
VIN =10.5V ~ 23V
1.0
mA
IOUT=5mA ~ 1.0A
0.5
mA
Output Noise Voltage
eN
10Hz≤f≤100kHz
58
μV
Temperature Coefficient of Vo
Vo/T
IOUT=5mA
-0.9
mV/°C
Ripple Rejection
RR
VIN =11.5V ~ 21.5V,
f=120Hz, TJ =25°C
56
72
dB
Peak Output Current
IPEAK
TJ =25°C
1.8
A
For UTC LM7809
(VIN =15V)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
Output Voltage
VOUT
TJ =25°C, IOUT=5mA ~ 1.0A
8.64
9.0
9.36
V
VIN =11.5V ~ 24V,
IOUT=5mA ~ 1.0A,PD≤15W
8.55
9.45
V
Dropout Voltage
VD
TJ =25°C
2.0
V
Load Regulation
VOUT
TJ =25°C,IOUT=5mA ~ 1.0A
90
mV
TJ =25°C,IOUT=0.25A ~ 0.75A
45
mV
Line regulation
VOUT
VIN =11.5V ~ 25 V, TJ =25°C
90
mV
VIN =11.5V ~ 24V, TJ =25°C, IOUT=1.0A
90
mV
Quiescent Current
IQ
TJ =25°C, IOUT≤1.0A
8.0
mA
Quiescent Current Change
IQ
VIN =11.5V ~ 24V
1.0
mA
IOUT=5mA ~ 1.0A
0.5
mA
Output Noise Voltage
eN
10Hz≤f≤100kHz
58
μV
Temperature Coefficient of Vo
Vo/T
IOUT=5mA
-1.1
mV/°C
Ripple Rejection
RR
VIN =12.5V ~ 22.5V,f=120Hz, TJ =25°C
56
72
dB
Peak Output Current
IPEAK
TJ =25°C
1.8
A


Số phần tương tự - LM78XXG-T2Q-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LM78XXG-T2Q-T UTC-LM78XXG-T2Q-T Datasheet
333Kb / 13P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
LM78XXG-T2Q-T UTC-LM78XXG-T2Q-T Datasheet
347Kb / 12P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM78XXG-T2Q-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA7810A FAIRCHILD-KA7810A Datasheet
227Kb / 28P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7824J TGS-LM7824J_17 Datasheet
201Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM78XX UTC-LM78XX_05 Datasheet
238Kb / 10P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
MC780XXE FAIRCHILD-MC780XXE Datasheet
253Kb / 26P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
LM7805A FAIRCHILD-LM7805A Datasheet
335Kb / 23P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7815 TGS-LM7815 Datasheet
74Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM78XX_1109 UTC-LM78XX_1109 Datasheet
333Kb / 13P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA78XXE FAIRCHILD-KA78XXE_09 Datasheet
981Kb / 29P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7805J TGS-LM7805J Datasheet
87Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
LM7908J TGS-LM7908J Datasheet
105Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
LM7918J TGS-LM7918J Datasheet
105Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com