công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM78XXL-TF3-T bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện LM78XXL-TF3-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

LM78XXL-TF3-T bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Unisonic Technologies

  LM78XXL-TF3-T Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies LM78XXL-TF3-T Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies LM78XXL-TF3-T Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies LM78XXL-TF3-T Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies LM78XXL-TF3-T Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies LM78XXL-TF3-T Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies LM78XXL-TF3-T Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies LM78XXL-TF3-T Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies LM78XXL-TF3-T Datasheet HTML 9Page - Unisonic Technologies Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 13 page
background image
UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD
LM78XX
LINEAR INTEGRATED CIRCUIT
www.unisonic.com.tw
1 of 13
Copyright © 2014 Unisonic Technologies Co., Ltd
QW-R101-006.U
3-TERMINAL 1A POSITIVE
VOLTAGE REGULATOR
DESCRIPTION
The UTC LM78XX family is monolithic fixed voltage regulator
integrated circuit. They are suitable for applications that required
supply current up to 1 A.
FEATURES
* Output current up to 1A
* Fixed output voltage of 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V
and 24V available
* Thermal overload shutdown protection
* Output transistor SOA protection
TO-220
1
1
TO-220F
TO-262
1
TO-92
1
ORDERING INFORMATION
Ordering Number
Package
Pin Assignment
Packing
Lead Free
Halogen Free
1
2
3
LM78XXL-TA3-T
LM78XXG-TA3-T
TO-220
I
G
O
Tube
LM78XXL-TF3-T
LM78XXG-TF3-T
TO-220F
I
G
O
Tube
LM78XXL-T2Q-T
LM78XXG-T2Q-T
TO-262
I
G
O
Tube
LM78XXL-T2Q-R
LM78XXG-T2Q-R
TO-262
I
G
O
Tape Reel
LM78XXL-T92-B
LM78XXG-T92-B
TO-92
I
G
O
Tape Box
LM78XXL-T92-K
LM78XXG-T92-K
TO-92
I
G
O
Bulk
Note: Pin Assignment: O: Output
G: GND
I: Input


Số phần tương tự - LM78XXL-TF3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
LM78XXL-TF3-T UTC-LM78XXL-TF3-T Datasheet
313Kb / 10P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
LM78XXL-TF3-T UTC-LM78XXL-TF3-T Datasheet
333Kb / 13P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
E-Tech Electronics LTD
LM78XXL-TF3-T ETL-LM78XXL-TF3-T Datasheet
363Kb / 13P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Unisonic Technologies
LM78XXL-TF3-T UTC-LM78XXL-TF3-T Datasheet
347Kb / 12P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
More results

Mô tả tương tự - LM78XXL-TF3-T

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA7810A FAIRCHILD-KA7810A Datasheet
227Kb / 28P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7824J TGS-LM7824J_17 Datasheet
201Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM78XX UTC-LM78XX_05 Datasheet
238Kb / 10P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
MC780XXE FAIRCHILD-MC780XXE Datasheet
253Kb / 26P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
LM7805A FAIRCHILD-LM7805A Datasheet
335Kb / 23P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7815 TGS-LM7815 Datasheet
74Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
LM78XX_1109 UTC-LM78XX_1109 Datasheet
333Kb / 13P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE VOLTAGE REGULATOR
logo
Fairchild Semiconductor
KA78XXE FAIRCHILD-KA78XXE_09 Datasheet
981Kb / 29P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM7805J TGS-LM7805J Datasheet
87Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
LM7908J TGS-LM7908J Datasheet
105Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
LM7918J TGS-LM7918J Datasheet
105Kb / 1P
   3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com