công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3N65Z bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Unisonic Technologies

tên linh kiện 3N65Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UTC [Unisonic Technologies]
Trang chủ  http://www.utc-ic.com
Logo UTC - Unisonic Technologies

3N65Z bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Unisonic Technologies

  3N65Z_15 Datasheet HTML 1Page - Unisonic Technologies 3N65Z_15 Datasheet HTML 2Page - Unisonic Technologies 3N65Z_15 Datasheet HTML 3Page - Unisonic Technologies 3N65Z_15 Datasheet HTML 4Page - Unisonic Technologies 3N65Z_15 Datasheet HTML 5Page - Unisonic Technologies 3N65Z_15 Datasheet HTML 6Page - Unisonic Technologies 3N65Z_15 Datasheet HTML 7Page - Unisonic Technologies 3N65Z_15 Datasheet HTML 8Page - Unisonic Technologies  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
3N65Z
Power MOSFET
UNISONICTECHNOLOGIESCO.,LTD
3 of 8
www.unisonic.com.tw
QW-R502-746.A
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Cont.)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN TYP MAX UNIT
SWITCHING CHARACTERISTICS
Turn-On Delay Time
tD(ON)
VDD = 325V, ID = 3.0A,
RG = 25Ω (Note 1, 2)
10
30
ns
Turn-On Rise Time
tR
30
70
ns
Turn-Off Delay Time
tD(OFF)
20
50
ns
Turn-Off Fall Time
tF
30
70
ns
Total Gate Charge
QG
VDS= 520V,ID= 3.0A,
VGS= 10 V (Note 1, 2)
10
13
nC
Gate-Source Charge
QGS
2.7
nC
Gate-Drain Charge
QDD
4.9
nC
SOURCE- DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS
Drain-Source Diode Forward Voltage
VSD
VGS = 0 V, IS = 3.0 A
1.4
V
Maximum Continuous Drain-Source Diode
Forward Current
IS
3.0
A
Maximum Pulsed Drain-Source Diode
Forward Current
ISM
12
A
Reverse Recovery Time
trr
VGS = 0 V, IS = 3.0 A,
dIF/dt = 100A/μs (Note 1)
210
ns
Reverse Recovery Charge
QRR
1.2
μC
Notes: 1. Pulse Test: Pulse Width≤300μs, Duty Cycle≤2%
2. Essentially independent of operating temperature.


Số phần tương tự - 3N65Z_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Unisonic Technologies
3N65ZG-TF3-T UTC-3N65ZG-TF3-T Datasheet
350Kb / 8P
   3A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
3N65ZL-TF3-T UTC-3N65ZL-TF3-T Datasheet
350Kb / 8P
   3A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - 3N65Z_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com