công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM723JAN-SP bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM723JAN-SP
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM723JAN Voltage Regulator
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LM723JAN-SP bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  LM723JAN-SP Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM723JAN-SP Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM723JAN-SP Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM723JAN-SP Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM723JAN-SP Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM723JAN-SP Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM723JAN-SP Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM723JAN-SP Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM723JAN-SP Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
LM723JAN
www.ti.com
SNVS317A – FEBRUARY 2005 – REVISED MARCH 2013
Electrical Characteristics (continued)
DC Parameters
(1)
Sub-
Symbol
Parameter
Conditions
Notes
Min
Max
Units
groups
Delta VOUT / Average Temperature Coefficient
25°C
≤ TA ≤ +125°C, VIN = 12V,
(5)
−0.0
0.01
%/°C
8A
Delta T
of Output Voltage
VOUT = 5V, IL = 1mA
1
−55°C ≤ TA ≤ +25°C, VIN = 12V,
(5)
−0.0
0.01
%/°C
8B
VOUT = 5V, IL = 1mA
15
5
Delta VOUT / Ripple Rejection
f = 10KHz, CREF = 0F,
64
dB
4
Delta VIN
VINS = 2VRMS
f = 10KHz, CREF = 5µF,
76
dB
4
VINS = 2VRMS
NO
Output Noise Voltage
100Hz
≤ f ≤ 10KHz,
120
µVRMS
4
VINS = 0VRMS, CREF = 0µF
100Hz
≤ f ≤ 10KHz,
7
µVRMS
4
VINS = 0VRMS, CREF = 5µF
Delta VOUT / Line Transient Response
VIN = 12V, VOUT = 5V,
0
10
mV/V
4
Delta VIN
IL = 1mA, CREF = 5µF,
RSC = 0Ω,
Delta VIN = 3V for 25µsec
Delta VOUT / Load Transient Response
VIN = 12V, VOUT = 5V,
−1.5
0
mV/mA
4
Delta IL
IL = 40mA, CREF = 5µF,
RSC = 0Ω,
Delta IL = 10mA for 25µsec
(5)
Calculated parameter
DC Parameters: Drift Values
Delta calculations performed on JAN S and QMLV devices at Group B, Subgroup 5, only.
Symbol
Parameters
Conditions
Notes
Min
Max
Unit
Sub-
groups
VRline
Line Regulation
12V
≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 5V,
−1.0
1.0
mV
1
IL = 1mA, ±1mV, or ±15%
(whichever is greater)
VRload
Load Regulation
1mA
≤ IL ≤ 50mA, VIN = 12V,
−1.0
1.0
mV
1
VOUT = 5V, ±1mV, or ±20%
(whichever is greater)
VREF
Reference Voltage
IREF = 1mA, VIN = 12V
−15
15
mV
1
ISCD
Standby Current Drain
VIN = 30V, IL = IREF =0,
−10
10
%
1
VOUT = VREF
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
5
Product Folder Links: LM723JAN


Số phần tương tự - LM723JAN-SP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM723JAN TI1-LM723JAN Datasheet
913Kb / 20P
[Old version datasheet]   LM723JAN Voltage Regulator
LM723JAN TI1-LM723JAN Datasheet
821Kb / 21P
[Old version datasheet]   Voltage Regulator
LM723JAN TI1-LM723JAN_13 Datasheet
821Kb / 21P
[Old version datasheet]   Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM723JAN-SP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM723JAN TI1-LM723JAN Datasheet
913Kb / 20P
[Old version datasheet]   LM723JAN Voltage Regulator
logo
Fuji Electric
MB3756 FUJI-MB3756 Datasheet
228Kb / 7P
   VOLTAGE REGULATOR
logo
E-Tech Electronics LTD
R1MX55 ETL-R1MX55 Datasheet
311Kb / 10P
   VOLTAGE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LM723JAN TI1-LM723JAN_13 Datasheet
821Kb / 21P
[Old version datasheet]   Voltage Regulator
LM723 TI1-LM723_16 Datasheet
850Kb / 21P
[Old version datasheet]   Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
R070LD10 UTC-R070LD10_V01 Datasheet
352Kb / 10P
   VOLTAGE REGULATOR
logo
RICOH electronics devic...
RX5RL20A RICOH-RX5RL20A Datasheet
144Kb / 18P
   VOLTAGE REGULATOR
logo
Infineon Technologies A...
IFX1117 INFINEON-IFX1117_09 Datasheet
290Kb / 15P
   Voltage Regulator
Rev. 1.21, 2009-09-04
logo
Holtek Semiconductor In...
HT10XX HOLTEK-HT10XX Datasheet
607Kb / 14P
   Voltage Regulator
logo
Unisonic Technologies
R070LD10 UTC-R070LD10 Datasheet
387Kb / 10P
   VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com