công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STBV32A3 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện STBV32A3
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage NPN Power Transistor
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

STBV32A3 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Cystech Electonics Corp.

  STBV32A3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. STBV32A3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. STBV32A3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. STBV32A3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. STBV32A3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. STBV32A3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C827A3
Issued Date : 2007.09.20
Revised Date : 2014.09.03
Page No. : 3/6
STBV32A3
CYStek Product Specification
Typical Characteristics
Current Gain vs Collector Current
1
10
100
1
10
100
1000
10000
Collector Current ---IC(mA)
HFE
VCE=5V
VCE=2V
VCE=1V
Saturation Voltage vs Collector Current
10
100
1000
1
10
100
1000
10000
Collector Current ---IC(mA)
VCESAT
IC=3IB
IC=5IB
IC=4IB
Saturation Voltage vs Collector Current
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
Collector Current--- IC(mA)
VBESAT@IC=4IB
On Voltage vs Collector Current
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
Collector Current--- IC(mA)
VBEON@VCE=2V
Power Derating Curve
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Ambient Temperature---TA(℃)


Số phần tương tự - STBV32A3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STBV32 STMICROELECTRONICS-STBV32 Datasheet
67Kb / 7P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
STBV32 STMICROELECTRONICS-STBV32 Datasheet
258Kb / 9P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
STBV32 FOSHAN-STBV32 Datasheet
778Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-92 Plastic Package.
logo
STMicroelectronics
STBV32 STMICROELECTRONICS-STBV32 Datasheet
217Kb / 11P
   High voltage fast-switching NPN power transistor
Rev 8 July 2008
STBV32-AP STMICROELECTRONICS-STBV32-AP Datasheet
258Kb / 9P
   HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
More results

Mô tả tương tự - STBV32A3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STD616A STMICROELECTRONICS-STD616A_03 Datasheet
122Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE NPN POWER TRANSISTOR
STX616 STMICROELECTRONICS-STX616 Datasheet
111Kb / 8P
   High voltage NPN power transistor
logo
Inchange Semiconductor ...
ISB3026 ISC-ISB3026 Datasheet
277Kb / 2P
   High Voltage NPN Power Transistor
logo
STMicroelectronics
BUX98APW STMICROELECTRONICS-BUX98APW Datasheet
46Kb / 4P
   HIGH VOLTAGE NPN POWER TRANSISTOR
logo
NXP Semiconductors
BUX84S PHILIPS-BUX84S Datasheet
29Kb / 4P
   NPN high voltage Power transistor
February 1999 Rev 1.000
logo
Cystech Electonics Corp...
TIP50I3 CYSTEKEC-TIP50I3 Datasheet
269Kb / 6P
   High Voltage NPN Power Transistor
logo
STMicroelectronics
STD616A-1 STMICROELECTRONICS-STD616A-1 Datasheet
42Kb / 5P
   HIGH VOLTAGE NPN POWER TRANSISTOR
BUXD87 STMICROELECTRONICS-BUXD87 Datasheet
202Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE NPN POWER TRANSISTOR
2ST501T STMICROELECTRONICS-2ST501T Datasheet
154Kb / 6P
   HIGH VOLTAGE NPN POWER TRANSISTOR
logo
ON Semiconductor
BUT11AF ONSEMI-BUT11AF Datasheet
60Kb / 8P
   High Voltage NPN Power Transistor
March, 2001 ??Rev. 4
logo
Seme LAB
2N6678 SEME-LAB-2N6678 Datasheet
28Kb / 2P
   HIGH VOLTAGE NPN POWER TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com