công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL431SKN3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện TL431SKN3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Adjustable Precision Shunt Regulators
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

TL431SKN3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

  TL431SKN3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. TL431SKN3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. TL431SKN3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. TL431SKN3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. TL431SKN3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. TL431SKN3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. TL431SKN3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. TL431SKN3 Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. TL431SKN3 Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C111N3
Issued Date : 2015.07.29
Revised Date :
Page No. : 4/ 9
TL431SKN3
CYStek Product Specification
Typical Characteristics
C ATHODE C UR R ENT vs C ATHODE VOLTAGE
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
-2. 000
-1. 000
0. 000
1. 000
2. 000
3. 000
VAK - CATHODE VOLTAGE (V)
C ATHODE C UR R ENT vs C ATHODE VOLTAGE
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
800
- 1. 000 - 0.500 0.000 0. 500 1. 000 1.500 2.000 2. 500 3. 000
V
AK - C A T HO DE V OL T A GE ( V)
R EF ER ENC E INP UT VOLTAGE vs AMB IENT
TEMP ER ATUR E
2. 480
2. 485
2. 490
2. 495
2. 500
2. 505
2. 510
2. 515
2. 520
-50
-25
0
25
50
75
100
125
AMB IENT TEMP ER ATUR E(℃ )
IKA=10mA
REF ERENC E INP UT CURRENT vs AMBIENT
TEMP ER ATUR E
0. 000
1. 000
2. 000
3. 000
4. 000
5. 000
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
AMB IENT TEMP ER ATUR E(℃ )
IKA=10mA


Số phần tương tự - TL431SKN3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
TL431SKA3 CYSTEKEC-TL431SKA3 Datasheet
453Kb / 9P
   Adjustable Precision Shunt Regulators
More results

Mô tả tương tự - TL431SKN3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AN431 BCDSEMI-AN431 Datasheet
130Kb / 14P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
TL431XM3 CYSTEKEC-TL431XM3 Datasheet
162Kb / 5P
   Adjustable Precision Shunt Regulators
logo
NXP Semiconductors
TL431C PHILIPS-TL431C Datasheet
189Kb / 16P
   Adjustable precision shunt regulators
1997 Feb 25
logo
Diodes Incorporated
AN431 DIODES-AN431 Datasheet
361Kb / 13P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
TL431M3 CYSTEKEC-TL431M3 Datasheet
198Kb / 6P
   Adjustable Precision Shunt Regulators
logo
Texas Instruments
TL431B TI-TL431B Datasheet
787Kb / 40P
[Old version datasheet]   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
logo
List of Unclassifed Man...
431L ETC-431L Datasheet
92Kb / 3P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
logo
Bookly Micro electronic
BM431 BOOKLY-BM431 Datasheet
171Kb / 10P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
logo
Cystech Electonics Corp...
TL431SKA3 CYSTEKEC-TL431SKA3 Datasheet
453Kb / 9P
   Adjustable Precision Shunt Regulators
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AS431 BCDSEMI-AS431 Datasheet
159Kb / 17P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
AZ431-A BCDSEMI-AZ431-A Datasheet
185Kb / 2P
   ADJUSTABLE PRECISION SHUNT REGULATORS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com