công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GMA15AG88 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện GMA15AG88
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5inch 8x8 Dot Matrix
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

GMA15AG88 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  GMA15AG88 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers GMA15AG88 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers GMA15AG88 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers GMA15AG88 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers GMA15AG88 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers GMA15AG88 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers GMA15AG88 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers GMA15AG88 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
GMZ15XX88_series
1.5” 8x8 Dot Matrix
Product: GMZ15XX88_series
Date: 07/13/2011
Page 2 of 8
Version# 1.2
Electrical / Optical Characteristic (T=25 oC)
Product
Material
Color
IF(mA)
VF(V)
λ(nm)
IV(mcd)
CC
CA
Typ.
λD
λP
Typ.
GMC15IB88 GMA15IB88
InGaN
Blue
20
3.0
460
470
160
GMC15IG88 GMA15IG88
InGaN
Green
20
3.0
460
470
200
GMC15R88
GMA15R88
AllnGaP
Red
20
2.0
624
632
60
GMC15Y88
GMA15Y88
AllnGaP
Yellow
20
2.0
590
593
35
GMC15AG88 GMA15AG88
AllnGaP
Yellow Green
20
2.0
573
575
25
Absolute Maximum Rating
Material
Pd (mW)
IF (mA) IFP (mA)* VR (V)
TOP (
oC)
TST (
oC) T
SOL (
oC)**
InGaN ( IB/IG )
120
30
100
5
-40 - 85
-40 - 100
260
AlInGaP ( R/Y/AG )
70
30
90
5
-40 - 85
-40 - 100
260
*Duty 1/10 @ 1KHz
** IR Reflow for no more than 5 sec @ 260
oC


Số phần tương tự - GMA15AG88

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
GMA15AG88 ETC2-GMA15AG88 Datasheet
319Kb / 8P
   1.5??8x8 Dot Matrix
More results

Mô tả tương tự - GMA15AG88

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
China Semiconductor Cor...
CSM-88191VM9 CHINASEMI-CSM-88191VM9 Datasheet
273Kb / 8P
   1.5Inch Dot-Matrix Display
logo
List of Unclassifed Man...
GMC24IB88 ETC2-GMC24IB88 Datasheet
333Kb / 8P
   2.4??8x8 Dot Matrix
GMC15IB88 ETC2-GMC15IB88 Datasheet
319Kb / 8P
   1.5??8x8 Dot Matrix
GMC24IB88 ETC1-GMC24IB88 Datasheet
333Kb / 8P
   2.4inch 8x8 Dot Matrix
logo
LIGITEK electronics co....
LSD1525-6EGR-XX-PF LIGITEK-LSD1525-6EGR-XX-PF Datasheet
154Kb / 10P
   DOT MATRIX DIGIT LED DISPLAY (1.5Inch)
logo
Marktech Corporate
MTAN2123-11A MARKTECH-MTAN2123-11A Datasheet
46Kb / 1P
   Marktech 2.30 8x8 Dot Matrix
logo
China Semiconductor Cor...
CSM-88261EG CHINASEMI-CSM-88261EG Datasheet
270Kb / 7P
   2.3Inch 8X8 Dot-Matrix Display
logo
QT Optoelectronics
GMA2888C QT-GMA2888C Datasheet
595Kb / 7P
   2.3 8X8 DOT MATRIX DISPLAYS
logo
Marktech Corporate
MTAN2115-11A MARKTECH-MTAN2115-11A Datasheet
47Kb / 1P
   Marktech 1.50 8x8 Dot Matrix
MTAN7185M2-11BW MARKTECH-MTAN7185M2-11BW Datasheet
86Kb / 1P
   Marktech 0.85 8x8 Dot Matrix
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com