công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS110 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd

tên linh kiện SS110
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A Schottky Barrier Rectifiers
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YENYO [YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.yenyo.com.tw
Logo YENYO - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd

SS110 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd

  SS110 Datasheet HTML 1Page - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd SS110 Datasheet HTML 2Page - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd SS110 Datasheet HTML 3Page - YENYO TECHNOLOGY Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
 
 
3/3
R1,MAY-15
SS12 THRU SS110 
1.0A Schottky Barrier Rectifiers 
YENYO
Fig. 1 Forward Current Derating Curve
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
Fig. 3 Typical Forward Characteristics
Fig. 4 Typical Reverse Characteristics
Fig. 5 Typical Reverse Characteristics
 
5. SS12­SS16特性曲線  Rating & Characteristic Curves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Số phần tương tự - SS110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Surge Components
SS110 SURGE-SS110 Datasheet
136Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE - 20 to 100 Volts CURRENT - 1.0 Ampere
logo
SAMYANG ELECTRONICS CO....
SS110 SAMYANG-SS110 Datasheet
1Mb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Taiwan Semiconductor Co...
SS110 TSC-SS110 Datasheet
207Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifier
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
SS110 PFS-SS110 Datasheet
559Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Nanjing International G...
SS110 DGNJDZ-SS110 Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - SS110

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
SR17 MOSPEC-SR17 Datasheet
220Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(1.0A,70-100V)
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM120 SUNMATE-SM120 Datasheet
155Kb / 2P
   1.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
1N5817 SUNMATE-1N5817 Datasheet
57Kb / 2P
   1.0A Axial Leaded Schottky Barrier Rectifiers
logo
Mospec Semiconductor
SR102 MOSPEC-SR102 Datasheet
223Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(1.0A,20-60V)
SR107 MOSPEC-SR107 Datasheet
214Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(1.0A,70-100V)
SR12 MOSPEC-SR12 Datasheet
223Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(1.0A,20-60V)
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM5817 SUNMATE-SM5817 Datasheet
258Kb / 2P
   1.0A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Mospec Semiconductor
SK17 MOSPEC-SK17 Datasheet
217Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(1.0A,70-100V)
SK12 MOSPEC-SK12 Datasheet
228Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(1.0A,20-60V)
SM17 MOSPEC-SM17 Datasheet
230Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(1.0A,20-40V)
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com