công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD6C542 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Solid State Optronic

tên linh kiện AD6C542
Giải thích chi tiết về linh kiện  Compact 6 pin DIP/SMD Package
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSOUSA [Solid State Optronic]
Trang chủ  http://www.ssousa.com
Logo SSOUSA - Solid State Optronic

AD6C542 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Solid State Optronic

  AD6C542 Datasheet HTML 1Page - Solid State Optronic AD6C542 Datasheet HTML 2Page - Solid State Optronic AD6C542 Datasheet HTML 3Page - Solid State Optronic AD6C542 Datasheet HTML 4Page - Solid State Optronic AD6C542 Datasheet HTML 5Page - Solid State Optronic AD6C542 Datasheet HTML 6Page - Solid State Optronic AD6C542 Datasheet HTML 7Page - Solid State Optronic AD6C542 Datasheet HTML 8Page - Solid State Optronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
© 2013 Solid State Optronics • San José, CA
www.ssousa.com • +1.408.293.4600
Page 3 of 8
AD6C542 H/S/TR
Rev 2.00 (11/25/2013)
001744
AD6C542
1 Form B
60V / 2Ω
MOSFET Output Solid State Relay
AD6C542 Performance & Characteristics Plots, TA = 25°C (unless otherwise specified)


Số phần tương tự - AD6C542

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid State Optronic
AD6C541 SSOUSA-AD6C541 Datasheet
399Kb / 4P
   1 Form A Solid State Relay
AD6C541 SSOUSA-AD6C541_15 Datasheet
346Kb / 8P
   Low On Resistance (1 Max)
More results

Mô tả tương tự - AD6C542

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid State Optronic
AD6C742 SSOUSA-AD6C742 Datasheet
347Kb / 8P
   Compact 6 pin DIP/SMD Package
AD6C201 SSOUSA-AD6C201 Datasheet
346Kb / 8P
   Compact 6 pin DIP/SMD Package
MD621 SSOUSA-MD621 Datasheet
223Kb / 7P
   Compact 6 pin DIP/SMD package
AD6C331 SSOUSA-AD6C331 Datasheet
346Kb / 8P
   Compact 6 pin DIP/SMD Package
MD601 SSOUSA-MD601 Datasheet
223Kb / 7P
   Compact 6 pin DIP/SMD package
AD2C112 SSOUSA-AD2C112 Datasheet
334Kb / 8P
   Compact 4 pin DIP/SMD Package
AD2C641 SSOUSA-AD2C641 Datasheet
342Kb / 8P
   Compact 4 pin DIP/SMD Package
AD2C201 SSOUSA-AD2C201 Datasheet
342Kb / 8P
   Compact 4 pin DIP/SMD Package
SM8024 SSOUSA-SM8024 Datasheet
240Kb / 7P
   Compact 8 pin DIP/SMD package
AD2C331 SSOUSA-AD2C331 Datasheet
341Kb / 8P
   Compact 4 pin DIP/SMD Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com