công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD6C111-L bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Solid State Optronic

tên linh kiện AD6C111-L
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Isolation Voltage (3750VRMS)
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSOUSA [Solid State Optronic]
Trang chủ  http://www.ssousa.com
Logo SSOUSA - Solid State Optronic

AD6C111-L bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Solid State Optronic

  AD6C111-L_15 Datasheet HTML 1Page - Solid State Optronic AD6C111-L_15 Datasheet HTML 2Page - Solid State Optronic AD6C111-L_15 Datasheet HTML 3Page - Solid State Optronic AD6C111-L_15 Datasheet HTML 4Page - Solid State Optronic AD6C111-L_15 Datasheet HTML 5Page - Solid State Optronic AD6C111-L_15 Datasheet HTML 6Page - Solid State Optronic AD6C111-L_15 Datasheet HTML 7Page - Solid State Optronic AD6C111-L_15 Datasheet HTML 8Page - Solid State Optronic AD6C111-L_15 Datasheet HTML 9Page - Solid State Optronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
© 2012 Solid State Optronics • San José, CA
www.ssousa.com • +1.408.293.4600
Page 5 of 9
AD6C111-L/S/TR
Rev 2.00 (08/28/2012)
001520
AD6C111-L
1 Form A, Current Limiting
400V / 40 Ω
MOSFET Output Solid State Relay
Process
Step
Description
Parameter
A
Preheat Start Temperature (ºC)
150ºC
B
Preheat Finish Temperature (ºC)
180ºC
C
Preheat Time (s)
90 - 120s
D
Melting Temperature (ºC)
230ºC
E
Time above Melting Temperature (s)
30s
F
Peak Temperature, at Terminal (ºC)
260ºC
G
Dwell Time at Peak Temperature (s)
10s
H
Cool-down (ºC/s)
<6ºC/s
AD6C111-L Solder Temperature Profile Recommendations
(1) Infrared Reflow:
Refer to the following figure as an example of an optimal temperature profile for single occurrence infrared reflow.
Soldering process should not exceed temperature or time limits expressed herein. Surface temperature of device
package should not exceed 250ºC:
A
B
C
D
F
E
G
H
(2) Wave Solder:
(3) Hand Solder:
Maximum Temperature:
260ºC
(at terminal)
Maximum Time:
10s
Pre-heating:
100 - 150ºC (30 - 90s)
Single Occurrence
Maximum Temperature:
350ºC
(at tip of soldering iron)
Maximum Time:
3s
Single Occurrence
Figure 1


Số phần tương tự - AD6C111-L_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid State Optronic
AD6C111-L SSOUSA-AD6C111-L Datasheet
208Kb / 6P
   1 Form A Solid State Relay
More results

Mô tả tương tự - AD6C111-L_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid State Optronic
AD6C211-L SSOUSA-AD6C211-L_15 Datasheet
309Kb / 9P
   High Isolation Voltage (3750VRMS)
AD6C311-L SSOUSA-AD6C311-L Datasheet
309Kb / 9P
   High Isolation Voltage (3750VRMS)
logo
ISOCOM COMPONENTS
TLP180 ISOCOM-TLP180 Datasheet
861Kb / 10P
   AC Isolation Voltage 3750VRMS
logo
Rohm
BM60015FV-LB ROHM-BM60015FV-LB Datasheet
1Mb / 29P
   Isolation voltage 3750Vrms 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation
BM61S40RFV-C ROHM-BM61S40RFV-C Datasheet
2Mb / 28P
   Isolation voltage 3750Vrms 1ch Gate Driver Providing Galvanic Isolation
logo
California Eastern Labs
PS2801-1-F3-A CEL-PS2801-1-F3-A Datasheet
251Kb / 17P
   HIGH ISOLATION VOLTAGE SSOP PHOTOCOUPLER
December 2008
PS2806-4-A CEL-PS2806-4-A Datasheet
397Kb / 14P
   HIGH ISOLATION VOLTAGE HIGH ISOLATION VOLTAGE SOP PHOTOCOUPLER
logo
List of Unclassifed Man...
PS2703-1-K ETC2-PS2703-1-K Datasheet
300Kb / 13P
   HIGH ISOLATION VOLTAGE HIGH ISOLATION VOLTAGE SOP MULTI PHOTOCOUPLER
logo
Solid State Optronic
TD3082 SSOUSA-TD3082 Datasheet
436Kb / 9P
   High Isolation Voltage
STZ8042 SSOUSA-STZ8042 Datasheet
400Kb / 9P
   High Isolation Voltage
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com