công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BTB772D3 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện BTB772D3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

BTB772D3 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

  BTB772D3 Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. BTB772D3 Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. BTB772D3 Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. BTB772D3 Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. BTB772D3 Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. BTB772D3 Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. BTB772D3 Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C240D3
Issued Date : 2015.04.17
Revised Date :
Page No. : 4/7
BTB772D3
CYStek Product Specification
Typical Characteristics(Cont.)
Current Gain vs Collector Current
10
100
1000
1
10
100
1000
10000
-IC, Collector Current(mA)
Ta=125°C
Ta=75°C
Ta=25°C
Ta=0°C
Ta=-40°C
VCE=-5V
Saturation Voltage vs Collector Current
10
100
1000
1
10
100
1000
10000
-IC, Collector Current(mA)
Ta=125°C
Ta=75°C
Ta=25°C
Ta=0°C
Ta=-40°C
VCESAT@IC=50IB
Saturation Voltage vs Collector Current
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
-IC, Collector CurrentmA)
VBESAT@IC=50IB
Ta=-40°C
Ta=0°C
Ta=25°C
Ta=75°C
Ta=125°C
On Voltage vs Collector Current
100
1000
10000
1
10
100
1000
10000
-IC, Collector Current(mA)
VBEON@VCE=-1V
Ta=-40°C
Ta=0°C
Ta=25°C
Ta=75°C
Ta=125°C
Capacitance vs Reverse-biased Voltage
10
100
1000
0.1
1
10
100
-VR, Reverse-biased Voltage(V)
Cib
Cob
Cutoff Frequency vs Collector Current
10
100
1000
1
10
100
1000
-IC, Collector Current(mA)
VCE=-2V


Số phần tương tự - BTB772D3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB772AJ3 CYSTEKEC-BTB772AJ3 Datasheet
304Kb / 8P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AM3 CYSTEKEC-BTB772AM3 Datasheet
188Kb / 5P
   Low VCE(sat) PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AT3 CYSTEKEC-BTB772AT3 Datasheet
268Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AT3-0-BL-X CYSTEKEC-BTB772AT3-0-BL-X Datasheet
268Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AT3-0-UC-X CYSTEKEC-BTB772AT3-0-UC-X Datasheet
268Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
More results

Mô tả tương tự - BTB772D3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
BTB1205I3 CYSTEKEC-BTB1205I3_09 Datasheet
227Kb / 6P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTA1952E3 CYSTEKEC-BTA1952E3 Datasheet
149Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1326I3 CYSTEKEC-BTB1326I3 Datasheet
138Kb / 4P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1188AM3 CYSTEKEC-BTB1188AM3 Datasheet
252Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1188M3R CYSTEKEC-BTB1188M3R Datasheet
253Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTPA92T3 CYSTEKEC-BTPA92T3 Datasheet
311Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB772AT3 CYSTEKEC-BTB772AT3 Datasheet
268Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1205I3 CYSTEKEC-BTB1205I3 Datasheet
157Kb / 5P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1184J3 CYSTEKEC-BTB1184J3 Datasheet
169Kb / 5P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
BTB1412J3 CYSTEKEC-BTB1412J3_09 Datasheet
246Kb / 7P
   Low Vcesat PNP Epitaxial Planar Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com