công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD4C250 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Solid State Optronic

tên linh kiện AD4C250
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two optically isolated SSRs in compact 8 pin DIP package
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSOUSA [Solid State Optronic]
Trang chủ  http://www.ssousa.com
Logo SSOUSA - Solid State Optronic

AD4C250 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Solid State Optronic

  AD4C250_15 Datasheet HTML 1Page - Solid State Optronic AD4C250_15 Datasheet HTML 2Page - Solid State Optronic AD4C250_15 Datasheet HTML 3Page - Solid State Optronic AD4C250_15 Datasheet HTML 4Page - Solid State Optronic AD4C250_15 Datasheet HTML 5Page - Solid State Optronic  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
AD4C250
Dual 1 Form A
Solid State Relay
MECHANICAL DIMENSIONS
8 PIN DUAL IN-LINE PACKAGE
8 PIN SURFACE MOUNT DEVICE
END VIEW
END VIEW
TOP VIEW
TOP VIEW
BOTTOM VIEW/
BOARD PATTERN
BOTTOM VIEW/
BOARD PATTERN
www.ssousa.com • +1.408.293.4600
Page 4 of 5
AD4C250
rev 1.42 (10/7/2009)
© 2009 Solid State Optronics • San José, CA


Số phần tương tự - AD4C250_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid State Optronic
AD4C250 SSOUSA-AD4C250 Datasheet
166Kb / 4P
   Dual 1 Form B Solid State Relay
More results

Mô tả tương tự - AD4C250_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid State Optronic
AD4C111 SSOUSA-AD4C111_15 Datasheet
223Kb / 5P
   Two discrete 1 form A Relays in compact 8 pin DIP package
SM8024 SSOUSA-SM8024 Datasheet
240Kb / 7P
   Compact 8 pin DIP/SMD package
AD2C201 SSOUSA-AD2C201 Datasheet
342Kb / 8P
   Compact 4 pin DIP/SMD Package
AD6C542 SSOUSA-AD6C542 Datasheet
339Kb / 8P
   Compact 6 pin DIP/SMD Package
AD2C112 SSOUSA-AD2C112 Datasheet
334Kb / 8P
   Compact 4 pin DIP/SMD Package
AD2C641 SSOUSA-AD2C641 Datasheet
342Kb / 8P
   Compact 4 pin DIP/SMD Package
AD6C742 SSOUSA-AD6C742 Datasheet
347Kb / 8P
   Compact 6 pin DIP/SMD Package
AD2C331 SSOUSA-AD2C331 Datasheet
341Kb / 8P
   Compact 4 pin DIP/SMD Package
AD6C201 SSOUSA-AD6C201 Datasheet
346Kb / 8P
   Compact 6 pin DIP/SMD Package
AD2C941 SSOUSA-AD2C941 Datasheet
334Kb / 8P
   Compact 4 pin DIP/SMD Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com