công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC139 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC139
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC139 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC139_15 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors 74LVC139_15 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC139_15 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC139_15 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC139_15 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC139_15 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC139_15 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC139_15 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC139_15 Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 16 page
background image
74LVC139
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2011. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 5 — 19 October 2011
10 of 16
NXP Semiconductors
74LVC139
Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Fig 10. Package outline SOT338-1 (SSOP16)
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD (1)
E (1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.21
0.05
1.80
1.65
0.25
0.38
0.25
0.20
0.09
6.4
6.0
5.4
5.2
0.65
1.25
7.9
7.6
1.03
0.63
0.9
0.7
1.00
0.55
8
0
o
o
0.13
0.2
0.1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
SOT338-1
99-12-27
03-02-19
(1)
w M
bp
D
HE
E
Z
e
c
v M A
X
A
y
1
8
16
9
θ
A
A1
A2
L p
Q
detail X
L
(A )
3
MO-150
pin 1 index
0
2.5
5 mm
scale
SSOP16: plastic shrink small outline package; 16 leads; body width 5.3 mm
SOT338-1
A
max.
2


Số phần tương tự - 74LVC139_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC139BQ NEXPERIA-74LVC139BQ Datasheet
252Kb / 14P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Rev. 6 - 24 September 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVC139D PHILIPS-74LVC139D Datasheet
93Kb / 10P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
1998 Apr 28
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC139D NEXPERIA-74LVC139D Datasheet
252Kb / 14P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Rev. 6 - 24 September 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVC139DB PHILIPS-74LVC139DB Datasheet
93Kb / 10P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
1998 Apr 28
74LVC139PW PHILIPS-74LVC139PW Datasheet
93Kb / 10P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
1998 Apr 28
More results

Mô tả tương tự - 74LVC139_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74HC139 PHILIPS-74HC139 Datasheet
44Kb / 7P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
September 1993
74AHC139 PHILIPS-74AHC139 Datasheet
582Kb / 16P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
1999 Sep 01
logo
Texas Instruments
CD74AC139 TI-CD74AC139 Datasheet
31Kb / 7P
[Old version datasheet]   Dual 2-to-4-Line Decoder/Demultiplexer
logo
NXP Semiconductors
74AHC_AHCT139 PHILIPS-74AHC_AHCT139_15 Datasheet
91Kb / 14P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Rev. 02-9 May 2008
logo
Nexperia B.V. All right...
74HC139-Q100 NEXPERIA-74HC139-Q100 Datasheet
762Kb / 18P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
74HCT139 NEXPERIA-74HCT139 Datasheet
243Kb / 13P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Rev. 5 - 14 January 2021
logo
Texas Instruments
74ACT11139 TI-74ACT11139 Datasheet
93Kb / 6P
[Old version datasheet]   DUAL 2-LINE TO 4-LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
logo
Nexperia B.V. All right...
74AHC139-Q100 NEXPERIA-74AHC139-Q100 Datasheet
696Kb / 16P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
74LVC139 NEXPERIA-74LVC139 Datasheet
252Kb / 14P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Rev. 6 - 24 September 2021
74HCT139-Q100 NEXPERIA-74HCT139-Q100 Datasheet
242Kb / 13P
   Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
Rev. 2 - 14 January 2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com